データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD4924 データシート (PDF) - Rohm

BD4924 Datasheet PDF - Rohm
部品番号 BD4924
ダウンロード  BD4924 ダウンロード

ファイルサイズ   507.55 Kbytes
ページ   18 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 Standard CMOS Voltage Detector IC

BD4924 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
BD4924 Datasheet PDF - Rohm

部品番号 BD4924
ダウンロード  BD4924 Click to download

ファイルサイズ   507.55 Kbytes
ページ   18 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 Standard CMOS Voltage Detector IC

BD4924 データシート (HTML) - Rohm

Back Button BD4924 Datasheet HTML 1Page - Rohm BD4924 Datasheet HTML 2Page - Rohm BD4924 Datasheet HTML 3Page - Rohm BD4924 Datasheet HTML 4Page - Rohm BD4924 Datasheet HTML 5Page - Rohm BD4924 Datasheet HTML 6Page - Rohm BD4924 Datasheet HTML 7Page - Rohm BD4924 Datasheet HTML 8Page - Rohm BD4924 Datasheet HTML 9Page - Rohm BD4924 Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 

BD4924 製品詳細

Description
ROHM’s BD48□□G/FVE and BD49□□G/FVE series are highly accurate, low current consumption reset IC series. The lineup was established with tow output types (Nch open drain and CMOS output) and detection voltages range from 2.3V to 6.0V in increments of 0.1V, so that the series may be selected according the application at hand.

Features
1) Detection voltage: 2.3V to 6.0V (Typ.), 0.1V steps
2) High accuracy detection voltage: ±1.0%
3) Ultra-low current consumption: 0.8μA (Typ.)
4) Nch open drain output (BD48□□G/FVE), CMOS output (BD49□□G/FVE)
5) Compact packages VSOF5: BD48□□FVE, BD49□□FVE
                                    SSOP5: BD48□□G, BD49□□G

Applications
    All electronic devices that use microcontrollers and logic circuits




同様の部品番号 - BD4924

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD4924 ROHM-BD4924 Datasheet
269Kb / 10P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD4924 ROHM-BD4924 Datasheet
269Kb / 10P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD4924 ROHM-BD4924 Datasheet
433Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD4924 ROHM-BD4924 Datasheet
433Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD4924 ROHM-BD4924 Datasheet
507Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
More results


同様の説明 - BD4924

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BD4860 ROHM-BD4860_09 Datasheet
269Kb / 10P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD4833G-TR ROHM-BD4833G-TR Datasheet
507Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD48E23G-MTR ROHM-BD48E23G-MTR Datasheet
343Kb / 17P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD48K25G-TL ROHM-BD48K25G-TL Datasheet
433Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD4835G-TR ROHM-BD4835G-TR Datasheet
433Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD4940G-TR ROHM-BD4940G-TR Datasheet
433Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD48E23G-TR ROHM-BD48E23G-TR Datasheet
433Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD4860 ROHM-BD4860 Datasheet
507Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD4930G-TR ROHM-BD4930G-TR Datasheet
507Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD48XXG ROHM-BD48XXG_09 Datasheet
269Kb / 10P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
BD4850G-TR ROHM-BD4850G-TR Datasheet
507Kb / 18P
   Standard CMOS Voltage Detector IC
More results




Rohm について


ROHM Semiconductorは、1958年に設立された日本の半導体会社です。

同社は、電力管理、電力装置、アナログおよび混合シグナル統合回路など、幅広い製品の設計と製造を専門としています。

ROHMの製品は、家電、自動車、産業、通信などのさまざまなアプリケーションで使用されています。

同社は、省エネ技術と低電力設計の専門知識に焦点を当てていることで知られています。

ROHMは20か国以上で事業を展開しており、世界最大の半導体企業の1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com