データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HD74LV74A データシート (PDF) - Hitachi Semiconductor

HD74LV74A Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor
部品番号 HD74LV74A
ダウンロード  HD74LV74A ダウンロード

ファイルサイズ   66.63 Kbytes
ページ   16 Pages
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
部品情報 Dual D-type Flip Flops with Preset and Clear

HD74LV74A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
HD74LV74A Datasheet PDF - Hitachi Semiconductor

部品番号 HD74LV74A
ダウンロード  HD74LV74A Click to download

ファイルサイズ   66.63 Kbytes
ページ   16 Pages
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor
部品情報 Dual D-type Flip Flops with Preset and Clear

HD74LV74A データシート (HTML) - Hitachi Semiconductor

Back Button HD74LV74A Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor HD74LV74A Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor HD74LV74A Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor HD74LV74A Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor HD74LV74A Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor HD74LV74A Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor HD74LV74A Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor HD74LV74A Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor HD74LV74A Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor HD74LV74A Datasheet HTML 10Page - Hitachi Semiconductor Next Button 

HD74LV74A 製品詳細

Description

The HD74LV74A has independent data, preset, clear, and clock inputs Q and Q outputs in a 14 pin package. The input data is transferred to the output at the rising edge of clock pulse CLK. Low-voltage and high-speed operation is suitable for the battery-powered products (e.g., notebook computers), and the low-power consumption extends the battery life.



Features

• VCC = 2.0 V to 5.5 V operation

• All inputs VIH (Max.) = 5.5 V (@VCC = 0 V to 5.5 V)

• All outputs VO (Max.) = 5.5 V (@VCC = 0 V)

• Typical VOL ground bounce < 0.8 V (@VCC = 3.3 V, Ta = 25°C)

• Typical VOH undershoot > 2.3 V (@VCC = 3.3 V, Ta = 25°C)

• Output current ±6 mA (@VCC = 3.0 V to 3.6 V), ±12 mA (@VCC = 4.5 V to 5.5 V)



 




同様の部品番号 - HD74LV74A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV74A RENESAS-HD74LV74A Datasheet
83Kb / 10P
   Dual D-type Flip Flops with Preset and Clear
HD74LV74AFPEL RENESAS-HD74LV74AFPEL Datasheet
83Kb / 10P
   Dual D-type Flip Flops with Preset and Clear
HD74LV74AFPEL RENESAS-HD74LV74AFPEL Datasheet
108Kb / 12P
   Dual D?뱓ype Flip Flops with Preset and Clear
HD74LV74ARPEL RENESAS-HD74LV74ARPEL Datasheet
83Kb / 10P
   Dual D-type Flip Flops with Preset and Clear
HD74LV74ARPEL RENESAS-HD74LV74ARPEL Datasheet
108Kb / 12P
   Dual D?뱓ype Flip Flops with Preset and Clear
More results


同様の説明 - HD74LV74A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC74 RENESAS-HD74HC74 Datasheet
108Kb / 8P
   Dual D-type Flip-Flops (with Preset and Clear)
RD74LVC74B RENESAS-RD74LVC74B Datasheet
112Kb / 9P
   Dual D-type Flip Flops with Preset and Clear
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LVC74 HITACHI-HD74LVC74 Datasheet
48Kb / 9P
   Dual D-type Flip Flops with Preset and Clear
HD74HC74 HITACHI-HD74HC74 Datasheet
58Kb / 9P
   Dual D-type Flip-Flops (with Preset and Clear)
logo
Renesas Technology Corp
RD74LVC74B RENESAS-RD74LVC74B_15 Datasheet
131Kb / 11P
   Dual D-type Flip Flops with Preset and Clear
HD74LVC74 RENESAS-HD74LVC74 Datasheet
189Kb / 7P
   Dual D-type Flip Flops with Preset and Clear
HD74LV74A RENESAS-HD74LV74A Datasheet
83Kb / 10P
   Dual D-type Flip Flops with Preset and Clear
HD74HC74 RENESAS-HD74HC74_15 Datasheet
169Kb / 10P
   Dual D-type Flip-Flops (with Preset and Clear)
logo
Aeroflex Circuit Techno...
UT54ACTS74E AEROFLEX-UT54ACTS74E Datasheet
131Kb / 9P
   Dual D Flip-Flops with Clear and Preset
UT54ACS74 AEROFLEX-UT54ACS74 Datasheet
238Kb / 10P
   Dual D Flip-Flops with Clear & Preset
More results




Hitachi Semiconductor について


Hitachi Semiconductorは、半導体の設計と製造を専門とする日本企業であるHitachi、Ltd。の子会社です。
同社は1970年に設立され、日本の東京に本社を置いています。
Hitachi Semiconductorは、メモリ製品、マイクロコントローラー、電力管理ICS、その他のアナログおよびデジタル半導体など、幅広い製品を提供しています。
同社の製品は、家電、自動車システム、産業機器などのさまざまなアプリケーションで使用されています。
Hitachi Semiconductorは、半導体技術の専門知識と、高品質で信頼できる製品を顧客に提供する能力で知られています。
同社は世界中のさまざまな国に運営と施設を持ち、顧客と緊密に連携して、特定の要件とニーズを満たすカスタマイズされた半導体ソリューションを提供しています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com