データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RHR1K160D データシート (PDF) - Intersil Corporation

RHR1K160D Datasheet PDF - Intersil Corporation
部品番号 RHR1K160D
ダウンロード  RHR1K160D ダウンロード

ファイルサイズ   123.04 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
部品情報 1A, 600V Hyperfast Dual Diode

RHR1K160D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
RHR1K160D Datasheet PDF - Intersil Corporation

部品番号 RHR1K160D
ダウンロード  RHR1K160D Click to download

ファイルサイズ   123.04 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
部品情報 1A, 600V Hyperfast Dual Diode

RHR1K160D データシート (HTML) - Intersil Corporation

RHR1K160D Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation RHR1K160D Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation RHR1K160D Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation RHR1K160D Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation RHR1K160D Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation RHR1K160D Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation RHR1K160D Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation RHR1K160D Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation RHR1K160D Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation

RHR1K160D 製品詳細

1A, 600V Hyperfast Dual Diode

The RHR1K160D is a hyperfast dual diode with soft recovery characteristics (trr < 25ns). It has about half the recovery time of ultrafast diodes and is silicon nitride passivated ionimplanted epitaxial planar construction.
This device is intended for use as freewheeling/clamping diodes and rectifiers in a variety of switching power supplies and other power switching applications. Its low stored charge and hyperfast soft recovery minimize ringing and electrical noise in many power switching circuits reducing power loss in the switching transistors.
Formerly developmental type TA49185.

Features
• Hyperfast with Soft Recovery . . . . . . . . . . . . . . . . . . <25ns
• Operating Temperature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150°C
• Reverse Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600V
• Thermal Impedance SPICE® Model
• Thermal Impedance SABER© Model
• Avalanche Energy Rated
• Planar Construction
• Related Literature
   - TB334, “Guidelines for Soldering Surface Mount Components to PC Boards”

Applications
• Switching Power Supplies
• Power Switching Circuits
• General Purpose




同様の部品番号 - RHR1K160D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
RHR1K160 INTERSIL-RHR1K160 Datasheet
113Kb / 8P
   1A, 600V Hyperfast Diode
More results


同様の説明 - RHR1K160D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
RHR1K160 INTERSIL-RHR1K160 Datasheet
113Kb / 8P
   1A, 600V Hyperfast Diode
RHRG5060 INTERSIL-RHRG5060 Datasheet
48Kb / 4P
   50A, 600V Hyperfast Diode
RHRU10060 INTERSIL-RHRU10060 Datasheet
42Kb / 3P
   100A, 600V Hyperfast Diode
logo
Fairchild Semiconductor
RHRG5060 FAIRCHILD-RHRG5060 Datasheet
348Kb / 5P
   50A, 600V Hyperfast Diode
logo
Intersil Corporation
RHRU15060 INTERSIL-RHRU15060 Datasheet
40Kb / 3P
   150A, 600V Hyperfast Diode
RHRG7560 INTERSIL-RHRG7560 Datasheet
46Kb / 4P
   75A, 600V Hyperfast Diode
logo
STMicroelectronics
STTH806DTI STMICROELECTRONICS-STTH806DTI_05 Datasheet
68Kb / 6P
   Tandem 600V HYPERFAST BOOST DIODE
logo
Shindengen Electric Mfg...
D1F10 SHINDENGEN-D1F10 Datasheet
198Kb / 2P
   Rectifier Diode 600V 1A
logo
STMicroelectronics
STTH806DTI STMICROELECTRONICS-STTH806DTI Datasheet
42Kb / 5P
   Tandem 600V HYPERFAST BOOST DIODE
STTH1506DPI STMICROELECTRONICS-STTH1506DPI Datasheet
72Kb / 5P
   Tandem 600V HYPERFAST BOOST DIODE
October 2003 - Ed: 2A
More results




Intersil Corporation について


Intersil Corporationは、高性能アナログと混合シグナル統合回路の設計と製造に特化したアメリカの半導体会社でした。
同社は1967年に設立され、電力管理、データ変換、無線頻度(RF)テクノロジーの専門知識で知られています。
Intersilの製品は、家電、産業、通信、航空宇宙と防衛などの幅広いアプリケーションで使用されていました。
2016年、Intersilは日本の半導体会社であるRenesas Electronics Corporationに買収されました。
Intersilのブランドとテクノロジーは、Renesasの製品ポートフォリオの一部として開発および販売され続けています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com