データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KIC7WZU04FK データシート (PDF) - KEC(Korea Electronics)

KIC7WZU04FK Datasheet PDF - KEC(Korea Electronics)
部品番号 KIC7WZU04FK
ダウンロード  KIC7WZU04FK ダウンロード

ファイルサイズ   532.03 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)
部品情報 SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(TRIPLE INVERTER)

KIC7WZU04FK Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
KIC7WZU04FK Datasheet PDF - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KIC7WZU04FK
ダウンロード  KIC7WZU04FK Click to download

ファイルサイズ   532.03 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)
部品情報 SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(TRIPLE INVERTER)

KIC7WZU04FK データシート (HTML) - KEC(Korea Electronics)

KIC7WZU04FK Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KIC7WZU04FK Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KIC7WZU04FK Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics)

KIC7WZU04FK 製品詳細

Triple Inverter (unbuffer)

FEATURES
• High output drive : ± 8mA(min.) @VCC=4.5V.
• Super high speed operation : tpd 3.4ns(typ.) @VCC=5V, 50pF.
• Operation voltage range : VCC(opr)=1.65~5.5V.




同様の部品番号 - KIC7WZU04FK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC7WZ00FK KEC-KIC7WZ00FK Datasheet
78Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(2-INPUT NAND GATE)
KIC7WZ02FK KEC-KIC7WZ02FK Datasheet
43Kb / 4P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(2-INPUT NOR GATE)
KIC7WZ04FK KEC-KIC7WZ04FK Datasheet
518Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(TRIPLE INVERTER)
KIC7WZ05FK KEC-KIC7WZ05FK Datasheet
40Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(TRIPLE INVERTER)
KIC7WZ08FK KEC-KIC7WZ08FK Datasheet
78Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(2-INPUT AND GATE)
More results


同様の説明 - KIC7WZU04FK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC7WZ04FK KEC-KIC7WZ04FK Datasheet
518Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(TRIPLE INVERTER)
logo
Toshiba Semiconductor
TC7WG04FU TOSHIBA-TC7WG04FU Datasheet
196Kb / 7P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Triple Inverter
TC7WHU04FU TOSHIBA-TC7WHU04FU_01 Datasheet
228Kb / 7P
   CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC TRIPLE INVERTER
TC7WG04FC TOSHIBA-TC7WG04FC Datasheet
176Kb / 6P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Triple Inverter
TC7WH04FU TOSHIBA-TC7WH04FU_07 Datasheet
190Kb / 7P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Triple Inverter
logo
KEC(Korea Electronics)
KIC7WZ05FK KEC-KIC7WZ05FK Datasheet
40Kb / 3P
   SILICON MONOLITHIC CMOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT(TRIPLE INVERTER)
logo
Toshiba Semiconductor
TC7WH04FC TOSHIBA-TC7WH04FC Datasheet
148Kb / 5P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Triple Inverter
TC7WH34FU TOSHIBA-TC7WH34FU_07 Datasheet
207Kb / 7P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Triple Non-Inverter
TC7WZ14FU TOSHIBA-TC7WZ14FU Datasheet
167Kb / 7P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Triple Schmitt Inverter
TC7WG14FC TOSHIBA-TC7WG14FC Datasheet
176Kb / 6P
   CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic Triple Schmitt Inverter
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com