データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA1421A データシート (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1421A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品番号 TA1421A
ダウンロード  TA1421A ダウンロード

ファイルサイズ   338.22 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SAW Filter 452.5 MHz SMD 3.8횞3.8mm (BW=4.8MHz)

TA1421A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TA1421A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA1421A
ダウンロード  TA1421A Click to download

ファイルサイズ   338.22 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SAW Filter 452.5 MHz SMD 3.8횞3.8mm (BW=4.8MHz)

TA1421A データシート (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1421A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1421A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1421A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1421A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1421A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1421A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1421A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



同様の部品番号 - TA1421A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TA1421A GOLLEDGE-TA1421A Datasheet
245Kb / 6P
   SAW Filter 452.50MHz
More results


同様の説明 - TA1421A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1635A TAI-SAW-TA1635A Datasheet
263Kb / 7P
   SAW Filter 427.5 MHz 15MHz BW SMD 3.8횞3.8mm
TA1636A TAI-SAW-TA1636A Datasheet
236Kb / 7P
   SAW Filter 412.5 MHz 19MHz BW SMD 3.8횞3.8mm
TA1676A TAI-SAW-TA1676A Datasheet
240Kb / 7P
   SAW Filter 445 MHz 20MHz BW SMD 3.8횞3.8mm
TA1675A TAI-SAW-TA1675A Datasheet
383Kb / 7P
   SAW Filter 428 MHz 20MHz BW SMD 3.8횞3.8mm
TA1636B TAI-SAW-TA1636B Datasheet
248Kb / 7P
   SAW Filter 412.5 MHz 19MHz BW SMD 3.8횞3.8mm
TA1634A TAI-SAW-TA1634A Datasheet
261Kb / 7P
   SAW Filter 443 MHz 20MHz BW SMD 3.8횞3.8mm
TA1557A TAI-SAW-TA1557A Datasheet
224Kb / 7P
   SAW Filter 770MHz(BW 12MHz) SMD 3.8횞3.8mm
TA1558A TAI-SAW-TA1558A Datasheet
223Kb / 7P
   SAW Filter 809MHz(BW 30MHz) SMD 3.8횞3.8mm
TA1672A TAI-SAW-TA1672A Datasheet
238Kb / 7P
   SAW Filter 434.1MHz 10MHz BW SMD 3.8횞3.8mm
TA1559A TAI-SAW-TA1559A Datasheet
241Kb / 7P
   SAW Filter 860MHz(BW 18MHz) SMD 3.8횞3.8mm
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com