データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

M100FG データシート (PDF) - Voltage Multipliers Inc.

M100FG Datasheet PDF - Voltage Multipliers Inc.
部品番号 M100FG
ダウンロード  M100FG ダウンロード

ファイルサイズ   99.0 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  VMI [Voltage Multipliers Inc.]
ホームページ  http://www.voltagemultipliers.com
Logo VMI - Voltage Multipliers Inc.
部品情報 High Voltage Diodes - Axial Lead 10mA - 100mA ??200ns ??Hermetic

M100FG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
M100FG Datasheet PDF - Voltage Multipliers Inc.

部品番号 M100FG
ダウンロード  M100FG Click to download

ファイルサイズ   99.0 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  VMI [Voltage Multipliers Inc.]
ホームページ  http://www.voltagemultipliers.com
Logo VMI - Voltage Multipliers Inc.
部品情報 High Voltage Diodes - Axial Lead 10mA - 100mA ??200ns ??Hermetic

M100FG データシート (HTML) - Voltage Multipliers Inc.

M100FG Datasheet HTML 1Page - Voltage Multipliers Inc. M100FG Datasheet HTML 2Page - Voltage Multipliers Inc.



同様の部品番号 - M100FG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Voltage Multipliers Inc...
M100FG VMI-M100FG Datasheet
96Kb / 2P
   2,500 V - 16,000 V Rectifiers 10 mA - 100 mA Forward Current 200 ns Recovery Time
logo
New Jersey Semi-Conduct...
M100FG NJSEMI-M100FG Datasheet
98Kb / 2P
   HIGH VOLTAGE RECTIFIERS
M100FG NJSEMI-M100FG Datasheet
98Kb / 2P
   HIGH VOLTAGE RECTIFIERS
More results


同様の説明 - M100FG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Voltage Multipliers Inc...
M25SG VMI-M25SG_13 Datasheet
98Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 10mA - 100mA ??3000ns ??Hermetic
X25FG VMI-X25FG_13 Datasheet
99Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 25mA - 250mA ??200ns ??Hermetic
Z25FG VMI-Z25FG_13 Datasheet
97Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 300mA - 1500mA ??200ns ??Hermetic
1N6521 VMI-1N6521_13 Datasheet
142Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 100mA - 500mA ??70ns ??Hermetic ??JANTX ??JANTXV
X25UFG VMI-X25UFG_13 Datasheet
99Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 25mA - 250mA ??100ns ??Hermetic
Z25SG VMI-Z25SG_13 Datasheet
97Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 300mA - 1500mA ??3000ns ??Hermetic
Z25UFG VMI-Z25UFG_13 Datasheet
98Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 300mA - 1500mA ??100ns ??Hermetic
X25SG VMI-X25SG_13 Datasheet
99Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 25mA - 250mA ??3000ns ??Hermetic
M160UFGHT VMI-M160UFGHT_13 Datasheet
90Kb / 2P
   High Voltage High Temp Diode - Axial Lead 10mA ??100ns
K25F VMI-K25F_13 Datasheet
139Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Epoxy Molded 1.5A - 3.0A ??200ns ??Axial Leaded
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com