データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SP50UF データシート (PDF) - Voltage Multipliers Inc.

SP50UF Datasheet PDF - Voltage Multipliers Inc.
部品番号 SP50UF_13
ダウンロード  SP50UF ダウンロード

ファイルサイズ   95.57 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  VMI [Voltage Multipliers Inc.]
ホームページ  http://www.voltagemultipliers.com
Logo VMI - Voltage Multipliers Inc.
部品情報 High Voltage Rectifier Stacks 0.5A ??70ns ??Axial Leaded

SP50UF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SP50UF Datasheet PDF - Voltage Multipliers Inc.

部品番号 SP50UF_13
ダウンロード  SP50UF Click to download

ファイルサイズ   95.57 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  VMI [Voltage Multipliers Inc.]
ホームページ  http://www.voltagemultipliers.com
Logo VMI - Voltage Multipliers Inc.
部品情報 High Voltage Rectifier Stacks 0.5A ??70ns ??Axial Leaded

SP50UF データシート (HTML) - Voltage Multipliers Inc.

SP50UF_13 Datasheet HTML 1Page - Voltage Multipliers Inc. SP50UF_13 Datasheet HTML 2Page - Voltage Multipliers Inc.



同様の部品番号 - SP50UF_13

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Voltage Multipliers Inc...
SP50UF VMI-SP50UF Datasheet
71Kb / 1P
   High Voltage Rectifier Stacks
logo
New Jersey Semi-Conduct...
SP50UF NJSEMI-SP50UF Datasheet
100Kb / 1P
   High Voltage Rectifier Stacks
More results


同様の説明 - SP50UF_13

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Voltage Multipliers Inc...
SPJ100F VMI-SPJ100F_13 Datasheet
89Kb / 2P
   High Voltage Rectifier Stacks 50mA ??70ns ??Axial Leaded
FP50UF VMI-FP50UF Datasheet
141Kb / 2P
   High Voltage Rectifier Stacks 2.2A ??70ns ??Axial Leaded
SPJ100S VMI-SPJ100S_13 Datasheet
127Kb / 2P
   High Voltage Rectifier Stacks 50mA ??3000ns ??Axial Leaded
FP50S VMI-FP50S_13 Datasheet
141Kb / 2P
   High Voltage Rectifier Stacks 2.2A ??3000ns ??Axial Leaded
logo
SUNMATE electronic Co.,...
R1200F SUNMATE-R1200F Datasheet
246Kb / 2P
   0.2/0.5A Axial Leaded High Voltage Rectifier
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N6512 NJSEMI-1N6512 Datasheet
236Kb / 1P
   70NS RECOVERY, AXIAL LEADED, HERMETIC
logo
Voltage Multipliers Inc...
1N6513 VMI-1N6513_13 Datasheet
148Kb / 2P
   High Voltage Diodes - Axial Lead 0.5A - 2.0A ??70ns ??Hermetic ??JANTX ??JANTXV
SP25UF VMI-SP25UF Datasheet
71Kb / 1P
   High Voltage Rectifier Stacks
logo
New Jersey Semi-Conduct...
SP25UF NJSEMI-SP25UF Datasheet
100Kb / 1P
   High Voltage Rectifier Stacks
logo
SUNMATE electronic Co.,...
1S1588 SUNMATE-1S1588 Datasheet
48Kb / 1P
   0.5A Axial Leaded High Speed Switching Diode
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com