データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CGA7718ZSR データシート (PDF) - RF Micro Devices

CGA7718ZSR Datasheet PDF - RF Micro Devices
部品番号 CGA7718ZSR
ダウンロード  CGA7718ZSR ダウンロード

ファイルサイズ   450.0 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  RFMD [RF Micro Devices]
ホームページ  http://www.rfmd.com
Logo RFMD - RF Micro Devices
部品情報 PUSH-PULL 50MHz to 1000MHz HIGH LINEARITY InGaP HBT AMPLIFIER

CGA7718ZSR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CGA7718ZSR Datasheet PDF - RF Micro Devices

部品番号 CGA7718ZSR
ダウンロード  CGA7718ZSR Click to download

ファイルサイズ   450.0 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  RFMD [RF Micro Devices]
ホームページ  http://www.rfmd.com
Logo RFMD - RF Micro Devices
部品情報 PUSH-PULL 50MHz to 1000MHz HIGH LINEARITY InGaP HBT AMPLIFIER

CGA7718ZSR データシート (HTML) - RF Micro Devices

CGA7718ZSR Datasheet HTML 1Page - RF Micro Devices CGA7718ZSR Datasheet HTML 2Page - RF Micro Devices CGA7718ZSR Datasheet HTML 3Page - RF Micro Devices CGA7718ZSR Datasheet HTML 4Page - RF Micro Devices CGA7718ZSR Datasheet HTML 5Page - RF Micro Devices CGA7718ZSR Datasheet HTML 6Page - RF Micro Devices CGA7718ZSR Datasheet HTML 7Page - RF Micro Devices CGA7718ZSR Datasheet HTML 8Page - RF Micro Devices



同様の部品番号 - CGA7718ZSR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TDK Electronics
CGA7F1C0G3F100F085KA TDK-CGA7F1C0G3F100F085KA Datasheet
131Kb / 1P
   Automotive Grade ( High Voltage (1000V and over) )
CGA7F1C0G3F120K085KA TDK-CGA7F1C0G3F120K085KA Datasheet
130Kb / 1P
   Automotive Grade ( High Voltage (1000V and over) )
CGA7G1C0G3F150K110KA TDK-CGA7G1C0G3F150K110KA Datasheet
131Kb / 1P
   Automotive Grade ( High Voltage (1000V and over) )
CGA7G1C0G3F180K110KA TDK-CGA7G1C0G3F180K110KA Datasheet
130Kb / 1P
   Automotive Grade ( High Voltage (1000V and over) )
CGA7G1C0G3F220K110KA TDK-CGA7G1C0G3F220K110KA Datasheet
131Kb / 1P
   Automotive Grade ( High Voltage (1000V and over) )
More results


同様の説明 - CGA7718ZSR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Qorvo, Inc
CGA-7718Z QORVO-CGA-7718Z Datasheet
450Kb / 8P
   PUSH-PULL 50MHz to 1000MHz HIGH LINEARITY InGaP HBT AMPLIFIER
logo
RF Micro Devices
CGA-7718Z RFMD-CGA-7718Z Datasheet
440Kb / 8P
   PUSH-PULL 50MHz to 1000MHz HIGH LINEARITY InGaP HBT AMPLIFIER
CGA-1518Z RFMD-CGA-1518Z Datasheet
485Kb / 8P
   PUSH-PULL 50MHz to 1000MHz HIGH LINEARITY InGaP HBT AMPLIFIER
logo
Qorvo, Inc
RFCA1008 QORVO-RFCA1008 Datasheet
935Kb / 23P
   5MHz to 1000MHz, Push-Pull, High Linearity InGaP HBT Amplifier
logo
RF Micro Devices
RFGA0014 RFMD-RFGA0014 Datasheet
491Kb / 7P
   InGaP HBT MMIC Amplifier 50MHz TO 1000MHz
RFGA0024 RFMD-RFGA0024 Datasheet
491Kb / 7P
   InGaP HBT MMIC Amplifier 50MHz TO 1000MHz
CGR-0218Z RFMD-CGR-0218Z Datasheet
452Kb / 8P
   PUSH-PULL 5MHz to 210MHz HIGH LINEARITY InGaP HBT AMPLIFIER
SBB-2000 RFMD-SBB-2000 Datasheet
204Kb / 6P
   50MHZ TO 1000MHZ, CASCADABLE ACTIVE BIAS InGaP HBT MMIC AMPLIFIER
SBB-1000 RFMD-SBB-1000 Datasheet
205Kb / 6P
   50MHZ TO 1000MHZ, CASCADABLE ACTIVE BIAS InGaP HBT MMIC AMPLIFIER
logo
Analog Devices
HMC754S8GE AD-HMC754S8GE Datasheet
927Kb / 10P
   GaAs HBT HIGH LINEARITY PUSH-PULL AMPLIFIER
More results




RF Micro Devices について


RF Micro Devices(RFMD)は、無線通信用の無線周波数(RF)コンポーネントとソリューションの設計と製造に特化したアメリカの企業でした。同社は1991年に設立され、ノースカロライナ州グリーンズボロに本社を置いていました。 RFMDは、モバイルデバイス、Wi-FiおよびBluetoothモジュール、その他のワイヤレスシステムで使用されたパワーアンプ、トランシーバー、フィルター、その他のRFコンポーネントなど、幅広い製品を提供しました。

RFMDは、RFテクノロジーの専門知識と、革新的で高性能製品を提供する能力で知られています。同社は研究開発に重点を置いており、ワイヤレス業界向けの新しいテクノロジーとソリューションの開発に積極的に関与していました。 RFMDの製品は、さまざまなアプリケーションで広く使用されており、ワイヤレス業界の成長をサポートしていました。

2015年、RFMDは、高性能アナログ半導体の大手プロバイダーであるSkyworks Solutions、Inc。に買収されました。この買収により、SkyWorksはRF市場で製品ポートフォリオと製品を拡大し、ワイヤレス業界での地位をさらに強化することができました。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com