データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

222054B データシート (PDF) - Integrated Technology Future

222054B Datasheet PDF - Integrated Technology Future
部品番号 222054B
ダウンロード  222054B ダウンロード

ファイルサイズ   189.84 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  ITF [Integrated Technology Future]
ホームページ  http://www.itf.co.kr
Logo ITF - Integrated Technology Future
部品情報 Typical 1dB bandwidth of 19.75 MHz

222054B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
222054B Datasheet PDF - Integrated Technology Future

部品番号 222054B
ダウンロード  222054B Click to download

ファイルサイズ   189.84 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  ITF [Integrated Technology Future]
ホームページ  http://www.itf.co.kr
Logo ITF - Integrated Technology Future
部品情報 Typical 1dB bandwidth of 19.75 MHz

222054B データシート (HTML) - Integrated Technology Future

222054B Datasheet HTML 1Page - Integrated Technology Future 222054B Datasheet HTML 2Page - Integrated Technology Future



同様の部品番号 - 222054B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Integrated Technology F...
222051B ITF-222051B Datasheet
212Kb / 5P
   SAW Bandpass Filter
222052B ITF-222052B Datasheet
285Kb / 5P
   Bandpass Filter
222053B ITF-222053B Datasheet
192Kb / 5P
   Bandpass Filter
logo
AVX Corporation
22205C104J4Z2A AVX-22205C104J4Z2A Datasheet
199Kb / 5P
   MLCC with FLEXITERM General Specifications
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
22205C104J4Z2A KSS-22205C104J4Z2A Datasheet
808Kb / 5P
   MLCC with FLEXITERM®
091120
More results


同様の説明 - 222054B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Integrated Technology F...
211002B ITF-211002B Datasheet
171Kb / 2P
   Typical 1dB bandwidth of 9.8 MHz
231654B ITF-231654B Datasheet
170Kb / 2P
   Typical 1dB bandwidth of 15.85 MHz
233005B ITF-233005B Datasheet
165Kb / 2P
   Typical 1dB bandwidth of 30.0 MHz
233055B ITF-233055B Datasheet
168Kb / 2P
   Typical 1dB bandwidth of 29.5 MHz
250254B ITF-250254B Datasheet
190Kb / 2P
   Typical 1dB bandwidth of 2.5 MHz
252058B ITF-252058B Datasheet
171Kb / 2P
   Typical 1dB bandwidth of 19.6 MHz
251661B ITF-251661B Datasheet
172Kb / 2P
   Typical 1dB bandwidth of 16.2 MHz
251926B ITF-251926B Datasheet
156Kb / 2P
   Typical 1dB bandwidth of 19.4 MHz
250970B ITF-250970B Datasheet
174Kb / 2P
   Typical 1dB bandwidth of 9.4 MHz
251156B ITF-251156B Datasheet
178Kb / 2P
   Typical 1dB bandwidth of 10.85 MHz
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com