データシートサーチシステム |
|
R6020FNJ データシート (PDF) - Rohm |
R6020FNJ Datasheet (PDF) |
ダウンロード データシート |
部品番号 | R6020FNJ |
ダウンロード | R6020FNJ Click to download |
ファイルサイズ | 3267.51 Kbytes |
ページ | 14 Pages |
メーカー | ROHM [Rohm] |
ホームページ | http://www.rohm.com |
Logo | |
部品情報 | Nch 600V 20A Power MOSFET |
R6020FNJ データシート (HTML) - Rohm |
同様の説明 - R6020FNJ |
|
Rohm について |
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |