データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CPH3212 データシート (PDF) - ON Semiconductor

CPH3212 Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 CPH3212
ダウンロード  CPH3212 ダウンロード

ファイルサイズ   582.07 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Bipolar Transistor 50V, 5A, Low VCE(sat), NPN Single CPH3

CPH3212 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CPH3212 Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 CPH3212
ダウンロード  CPH3212 Click to download

ファイルサイズ   582.07 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Bipolar Transistor 50V, 5A, Low VCE(sat), NPN Single CPH3

CPH3212 データシート (HTML) - ON Semiconductor

CPH3212 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor CPH3212 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor CPH3212 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor CPH3212 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor CPH3212 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor CPH3212 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor

CPH3212 製品詳細

Features
• Adoption of MBIT processes
• High current capacitance
• Low collector-to-emitter saturation voltage
• Ultrasmall package facilitates miniaturization in end products (mounting height : 0.9mm)
• High allowable power dissipation

Applications
• Relay drivers, lamp drivers, motor drivers, flash




同様の部品番号 - CPH3212

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
CPH3212 SANYO-CPH3212 Datasheet
54Kb / 5P
   DC/DC Converter Applications
More results


同様の説明 - CPH3212

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
50C02CH-TL-E ONSEMI-50C02CH-TL-E Datasheet
591Kb / 7P
   Bipolar Transistor 50V, 0.5A, Low VCE(sat) NPN Single CPH3
August, 2013
CPH3116 ONSEMI-CPH3116 Datasheet
631Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)1A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single CPH3
September, 2013
50A02CH ONSEMI-50A02CH Datasheet
589Kb / 7P
   Bipolar Transistor ??0V, ??.5A, Low VCE(sat) PNP Single CPH3
August, 2013
15C02CH ONSEMI-15C02CH Datasheet
581Kb / 6P
   Bipolar Transistor 15V, 1A, Low VCE(sat) NPN Single CPH3
August, 2013
logo
Unisonic Technologies
USS4450 UTC-USS4450 Datasheet
219Kb / 4P
   50V, 5A NPN LOW VCE(SAT) TRANSISTOR
USS4350 UTC-USS4350 Datasheet
135Kb / 3P
   50V, 5A NPN LOW VCE(SAT) TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
CPH3115 ONSEMI-CPH3115 Datasheet
634Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)30V, (-)1.5A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single CPH3
September, 2013
12A02CH ONSEMI-12A02CH Datasheet
583Kb / 6P
   Bipolar Transistor -12V, -1A, Low VCE(sat) PNP Single CPH3
August, 2013
2SB1203 ONSEMI-2SB1203_13 Datasheet
389Kb / 10P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)5A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
2SD1803T ONSEMI-2SD1803T Datasheet
389Kb / 10P
   Bipolar Transistor 50V, (??5A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single TP/TP-FA
September, 2013
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com