データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CPH5902H-TL-E データシート (PDF) - ON Semiconductor

CPH5902H-TL-E Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 CPH5902H-TL-E
ダウンロード  CPH5902H-TL-E ダウンロード

ファイルサイズ   437.24 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 N-Channel JFET and NPN Bipolar Transistor 15V, 10 to 32mA, 50V, 150mA, Composite type CPH5

CPH5902H-TL-E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CPH5902H-TL-E Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 CPH5902H-TL-E
ダウンロード  CPH5902H-TL-E Click to download

ファイルサイズ   437.24 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 N-Channel JFET and NPN Bipolar Transistor 15V, 10 to 32mA, 50V, 150mA, Composite type CPH5

CPH5902H-TL-E データシート (HTML) - ON Semiconductor

CPH5902H-TL-E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor CPH5902H-TL-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor CPH5902H-TL-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor CPH5902H-TL-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor CPH5902H-TL-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor CPH5902H-TL-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor CPH5902H-TL-E Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor CPH5902H-TL-E Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor

CPH5902H-TL-E 製品詳細

N-Channel JFET and NPN Bipolar Transistor
15V, 10 to 32mA, 50V, 150mA, Composite type CPH5

Features
• Composite type with J-FET and NPN transistors contained in the CPH5 package, improving the mounting efficiency greatly
• The CPH5902 contains a 2SK2394-equivalent chip and a 2SC4639-equivalent chip in one package
• Drain and emitter are shared




同様の部品番号 - CPH5902H-TL-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
CPH5902H-TL-E SANYO-CPH5902H-TL-E Datasheet
547Kb / 8P
   High-Frequency Amplifier. AM Amplifier. Low-Frequency Amplifi er Applications
More results


同様の説明 - CPH5902H-TL-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
CPH5905 ONSEMI-CPH5905 Datasheet
424Kb / 8P
   N-Channel JFET and NPN Bipolar Transistor 15V, 10 to 32mA, 50V, 150mA, Composite type, CPH5
August, 2013
CPH5901 ONSEMI-CPH5901 Datasheet
424Kb / 8P
   N-Channel JFET and NPN Bipolar Transistor 15V, 6 to 20mA, 50V, 150mA, Composite type CPH5
August, 2013
CPH5518 ONSEMI-CPH5518 Datasheet
403Kb / 8P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)3A, Low VCE(sat) Complementary Dual CPH5
September, 2013
CPH5520 ONSEMI-CPH5520 Datasheet
349Kb / 8P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)5A, Low VCE(sat) Complementary Dual CPH5
September, 2013
logo
AiT Semiconductor Inc.
C945L AITSEMI-C945L Datasheet
456Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR NPN 200mW 150mA 50V
REV1.0
2SC2712 AITSEMI-2SC2712 Datasheet
644Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR NPN 150mW 150mA 50V
C945H AITSEMI-C945H Datasheet
456Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR NPN 200mW 150mA 50V
REV1.0
logo
Rohm
2SD2351T106V ROHM-2SD2351T106V Datasheet
634Kb / 11P
   NPN 150mA 50V Muting Transistors
2SD2351T106W ROHM-2SD2351T106W Datasheet
634Kb / 11P
   NPN 150mA 50V Muting Transistors
logo
ON Semiconductor
MMBFU310LT1 ONSEMI-MMBFU310LT1_05 Datasheet
93Kb / 4P
   JFET Transistor N-Channel
April, 2005 ??Rev. 3
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com