データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

EN5810A データシート (PDF) - ON Semiconductor

EN5810A Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 EN5810A
ダウンロード  EN5810A ダウンロード

ファイルサイズ   283.32 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Bipolar Transisitor -50V, -1A, Low VCE(sat) PNP Single CPH6

EN5810A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
EN5810A Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 EN5810A
ダウンロード  EN5810A Click to download

ファイルサイズ   283.32 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Bipolar Transisitor -50V, -1A, Low VCE(sat) PNP Single CPH6

EN5810A データシート (HTML) - ON Semiconductor

EN5810A Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor EN5810A Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor EN5810A Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor EN5810A Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor



同様の部品番号 - EN5810A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
EN50081 ETC2-EN50081 Datasheet
210Kb / 2P
   TEMPERATURE TRANSMITTER
EN50082 ETC2-EN50082 Datasheet
210Kb / 2P
   TEMPERATURE TRANSMITTER
logo
Omron Electronics LLC
EN50082-1 OMRON-EN50082-1 Datasheet
1Mb / 34P
   Contact Displacement Sensors
logo
List of Unclassifed Man...
EN50121-3-2 ETC2-EN50121-3-2 Datasheet
611Kb / 4P
   Hardened Unmanaged 8-port 10/100BASE M12 (8 PoE)
EN50155 ETC2-EN50155 Datasheet
611Kb / 4P
   Hardened Unmanaged 8-port 10/100BASE M12 (8 PoE)
More results


同様の説明 - EN5810A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
CPH6531 ONSEMI-CPH6531 Datasheet
529Kb / 6P
   Bipolar Transistor -50V, -1A, Low VCE(sat) PNP Dual CPH6
August, 2013
CPH6123-TL-E ONSEMI-CPH6123-TL-E Datasheet
602Kb / 8P
   Bipolar Transistor (.)50V, (.)3A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single CPH6
September, 2013
2SB1122 ONSEMI-2SB1122 Datasheet
81Kb / 4P
   Bipolar Transistor -50V, -1A, Low VCE(sat) PNP Single PCP
December, 2013
CPH6122 ONSEMI-CPH6122 Datasheet
530Kb / 6P
   Bipolar Transistor -30V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single CPH6
September, 2013
CPH6121 ONSEMI-CPH6121 Datasheet
535Kb / 7P
   Bipolar Transistor -12V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single CPH6
September, 2013
2SB1302 ONSEMI-2SB1302 Datasheet
281Kb / 5P
   Bipolar Transisitor -20V, -5A, Low VCE(sat) PNP Single PCP
November, 2013
CPH3116 ONSEMI-CPH3116 Datasheet
631Kb / 7P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)1A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single CPH3
September, 2013
MCH6103 ONSEMI-MCH6103 Datasheet
562Kb / 8P
   Bipolar Transistor (-)50V, (-)1A, Low VCE(sat), (PNP)NPN Single MCPH6
September, 2013
12A02CH ONSEMI-12A02CH Datasheet
583Kb / 6P
   Bipolar Transistor -12V, -1A, Low VCE(sat) PNP Single CPH3
August, 2013
2SA2153 ONSEMI-2SA2153 Datasheet
325Kb / 6P
   Bipolar Transistor -50V, -2A, Low VCE(sat), PNP Single PCP
September, 2013
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com