データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BWS-65-40-SA データシート (PDF) - Bruckewell Technology LTD

BWS-65-40-SA Datasheet PDF - Bruckewell Technology LTD
部品番号 BWS-65-40-SA
ダウンロード  BWS-65-40-SA ダウンロード

ファイルサイズ   296.89 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  BWTECH [Bruckewell Technology LTD]
ホームページ  http://www.bruckewell-semi.com
Logo BWTECH - Bruckewell Technology LTD
部品情報 65mil 40V Standard VF

BWS-65-40-SA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
BWS-65-40-SA Datasheet PDF - Bruckewell Technology LTD

部品番号 BWS-65-40-SA
ダウンロード  BWS-65-40-SA Click to download

ファイルサイズ   296.89 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  BWTECH [Bruckewell Technology LTD]
ホームページ  http://www.bruckewell-semi.com
Logo BWTECH - Bruckewell Technology LTD
部品情報 65mil 40V Standard VF

BWS-65-40-SA データシート (HTML) - Bruckewell Technology LTD

BWS-65-40-SA Datasheet HTML 1Page - Bruckewell Technology LTD



同様の部品番号 - BWS-65-40-SA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bruckewell Technology L...
BWS-65-100-MA BWTECH-BWS-65-100-MA Datasheet
303Kb / 1P
   65mil 100V High Tj
More results


同様の説明 - BWS-65-40-SA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Bruckewell Technology L...
BWS-60-40-SA BWTECH-BWS-60-40-SA Datasheet
294Kb / 1P
   60mil 40V Standard VF
BWS-60-40-LA BWTECH-BWS-60-40-LA Datasheet
300Kb / 1P
   60mil 40V Low VF
BWS-65-100-MA BWTECH-BWS-65-100-MA Datasheet
303Kb / 1P
   65mil 100V High Tj
BWS-40-40-SA BWTECH-BWS-40-40-SA Datasheet
302Kb / 1P
   40mil 40V Standard Barrier
BWS-28-40-SA BWTECH-BWS-28-40-SA Datasheet
306Kb / 1P
   28mil 40V Standard Barrier
BWS-32-40-SA BWTECH-BWS-32-40-SA Datasheet
303Kb / 1P
   32mil 40V Standard Barrier
logo
Diodes Incorporated
ZHCS350 DIODES-ZHCS350 Datasheet
94Kb / 5P
   SOD523 40V LOW VF SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Zetex Semiconductors
ZHCS350 ZETEX-ZHCS350 Datasheet
85Kb / 5P
   SOD523 40V LOW VF SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SCS157V SECOS-SCS157V Datasheet
706Kb / 2P
   0.35Amp 40V Low Vf Schottky Barrier Rectifiers
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
PSL24-N PACELEADER-PSL24-N Datasheet
415Kb / 4P
   1.5A LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS - 40V
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com