データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NCP154 データシート (PDF) - ON Semiconductor

NCP154 Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 NCP154_15
ダウンロード  NCP154 ダウンロード

ファイルサイズ   584.0 Kbytes
ページ   18 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Dual 300 mA, Low IQ, Low Dropout, Dual Input Voltage Regulator

NCP154 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
NCP154 Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 NCP154_15
ダウンロード  NCP154 Click to download

ファイルサイズ   584.0 Kbytes
ページ   18 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Dual 300 mA, Low IQ, Low Dropout, Dual Input Voltage Regulator

NCP154 データシート (HTML) - ON Semiconductor

Back Button NCP154_15 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NCP154_15 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NCP154_15 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NCP154_15 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NCP154_15 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NCP154_15 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NCP154_15 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NCP154_15 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor NCP154_15 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor NCP154_15 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button 



同様の部品番号 - NCP154_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
NCP1546 ONSEMI-NCP1546 Datasheet
152Kb / 13P
   1.5 A, 170 kHz, Buck Regulator with Synchronization Capability
March, 2007 ??Rev. 0
NCP1547 ONSEMI-NCP1547 Datasheet
157Kb / 13P
   1.5 A, 340 kHz, Buck Regulator with Synchronization Capability
March, 2007 ??Rev. 0
NCP1547 ONSEMI-NCP1547_11 Datasheet
242Kb / 15P
   1.5 A, 340 kHz, Buck Regulator with Synchronization Capability
July, 2011 ??Rev. 5
More results


同様の説明 - NCP154_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
NCV8154 ONSEMI-NCV8154 Datasheet
854Kb / 16P
   Dual 300 mA, Low IQ, Low Dropout, Dual Input Voltage Regulator
April, 2015 ??Rev. 3
NCV8154 ONSEMI-NCV8154_16 Datasheet
871Kb / 18P
   Dual 300 mA, Low IQ, Low Dropout, Dual Input Voltage Regulator
June, 2016 ??Rev. 6
NCV8718 ONSEMI-NCV8718 Datasheet
238Kb / 7P
   300 mA Low Iq, Wide Input Voltage Low Dropout Regulator
January, 2018 ??Rev. 0
logo
Texas Instruments
TLV70228-Q1 TI1-TLV70228-Q1 Datasheet
892Kb / 18P
[Old version datasheet]   300-mA, Low-IQ, Low-Dropout Regulator
TLV70012-Q1 TI1-TLV70012-Q1 Datasheet
642Kb / 19P
[Old version datasheet]   300-mA, Low-IQ, Low-Dropout Regulator
TLV702XX TI1-TLV702XX Datasheet
855Kb / 27P
[Old version datasheet]   300-mA, Low-IQ, Low-Dropout Regulator
TLV702-Q1 TI1-TLV702-Q1 Datasheet
1,014Kb / 25P
[Old version datasheet]   300-mA, Low-IQ, Low-Dropout Regulator
logo
ON Semiconductor
NCP152 ONSEMI-NCP152_14 Datasheet
972Kb / 18P
   Dual 150 mA, Low IQ, Low Dropout Voltage Regulator
September, 2014 ??Rev. 3
NCV8152 ONSEMI-NCV8152 Datasheet
974Kb / 17P
   Dual 150 mA, Low IQ, Low Dropout Voltage Regulator
April, 2015 ??Rev. 1
logo
Texas Instruments
TLV70018-Q1 TI-TLV70018-Q1_15 Datasheet
858Kb / 20P
[Old version datasheet]   300-mA, Low-IQ, Low-Dropout Regulator
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com