データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MGA-86563 データシート (PDF) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

MGA-86563 Datasheet PDF - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
部品番号 MGA-86563
ダウンロード  MGA-86563 ダウンロード

ファイルサイズ   177.59 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
ホームページ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
部品情報 0.5 ??6 GHz Low Noise GaAs MMIC Amplifier

MGA-86563 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MGA-86563 Datasheet PDF - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

部品番号 MGA-86563
ダウンロード  MGA-86563 Click to download

ファイルサイズ   177.59 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
ホームページ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
部品情報 0.5 ??6 GHz Low Noise GaAs MMIC Amplifier

MGA-86563 データシート (HTML) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

MGA-86563 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED MGA-86563 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED MGA-86563 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED MGA-86563 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED MGA-86563 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED MGA-86563 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED MGA-86563 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED MGA-86563 Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

MGA-86563 製品詳細

Description
Avago’s MGA-86563 is an economical, easy-to-use GaAs MMIC amplifier that offers low noise figure and excellent gain for applications from 0.5 to 6 GHz. Packaged in an ultra-miniature SOT-363 package, it requires half the board space of the SOT-143.

Features
• Lead-free Option Available
• Ultra-Miniature Package
• Internally Biased, Single +5 V Supply (14 mA)
• 1.6 dB Noise Figure at 2.4 GHz
• 21.8 dB Gain at 2.4 GHz
• +3.1 dBm P1dB at 2.4 GHz

Applications
• LNA or Gain Stage for ISM, PCS, MMDS, GPS, TVRO, and Other C band Applications




同様の部品番号 - MGA-86563

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
MGA-86563 HP-MGA-86563 Datasheet
92Kb / 8P
   0.5 - 6 GHz Low Noise GaAs MMIC Amplifier
logo
Broadcom Corporation.
MGA-86563 BOARDCOM-MGA-86563 Datasheet
177Kb / 8P
   0.5 ??6 GHz Low Noise GaAs MMIC Amplifier
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
MGA-86563-BLK HP-MGA-86563-BLK Datasheet
92Kb / 8P
   0.5 - 6 GHz Low Noise GaAs MMIC Amplifier
MGA-86563-TR1 HP-MGA-86563-TR1 Datasheet
92Kb / 8P
   0.5 - 6 GHz Low Noise GaAs MMIC Amplifier
More results


同様の説明 - MGA-86563

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Broadcom Corporation.
MGA-86563 BOARDCOM-MGA-86563 Datasheet
177Kb / 8P
   0.5 ??6 GHz Low Noise GaAs MMIC Amplifier
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
MGA-86563 HP-MGA-86563 Datasheet
92Kb / 8P
   0.5 - 6 GHz Low Noise GaAs MMIC Amplifier
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC320MS8G HITTITE-HMC320MS8G_09 Datasheet
208Kb / 6P
   GaAs MMIC LOW NOISE AMPLIFIER , 5 - 6 GHz
HMC565 HITTITE-HMC565 Datasheet
313Kb / 6P
   GaAs PHEMT MMIC LOW NOISE AMPLIFIER, 6 - 20 GHz
HMC963LC4 HITTITE-HMC963LC4 Datasheet
1Mb / 6P
   GaAs pHEMT MMIC LOW NOISE AMPLIFIER, 6 - 26.5 GHz
HMC903LP3E HITTITE-HMC903LP3E Datasheet
1Mb / 8P
   GaAs pHEMT MMIC LOW NOISE AMPLIFIER, 6 - 17 GHz
HMC903 HITTITE-HMC903 Datasheet
991Kb / 6P
   GaAs pHEMT MMIC LOW NOISE AMPLIFIER, 6 - 18 GHz
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
MGA-665P8 AVAGO-MGA-665P8 Datasheet
214Kb / 13P
   0.5 ??6 GHz Low Noise Amplifier
logo
Broadcom Corporation.
MGA-665P8 BOARDCOM-MGA-665P8 Datasheet
214Kb / 13P
   GaAs Enhancement-Mode PHEMT 0.5 ??6 GHz Low Noise Amplifier
logo
Analog Devices
ADL8107 AD-ADL8107 Datasheet
2Mb / 24P
   GaAs, pHEMT, MMIC, Low Noise Amplifier, 6 GHz to 18 GHz
Rev. 0
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com