データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISL28533FVZ データシート (PDF) - Intersil Corporation

ISL28533FVZ Datasheet PDF - Intersil Corporation
部品番号 ISL28533FVZ
ダウンロード  ISL28533FVZ ダウンロード

ファイルサイズ   1522.88 Kbytes
ページ   30 Pages
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
部品情報 5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Programmable Gain Instrumentation Amplifiers

ISL28533FVZ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
ISL28533FVZ Datasheet PDF - Intersil Corporation

部品番号 ISL28533FVZ
ダウンロード  ISL28533FVZ Click to download

ファイルサイズ   1522.88 Kbytes
ページ   30 Pages
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
部品情報 5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Programmable Gain Instrumentation Amplifiers

ISL28533FVZ データシート (HTML) - Intersil Corporation

Back Button ISL28533FVZ Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ISL28533FVZ Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISL28533FVZ Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL28533FVZ Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL28533FVZ Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL28533FVZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL28533FVZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL28533FVZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL28533FVZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL28533FVZ Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation Next Button 

ISL28533FVZ 製品詳細

The ISL28533, ISL28534, ISL28535, ISL28633, ISL28634,
and ISL28635 are 5V Zero-Drift Rail-to-Rail Input/Output
Programmable Gain Instrumentation Amplifiers (PGIA). These
instrumentation amplifiers feature low offset, low noise, low
gain error and high CMRR. They are ideal for high precision
applications over the wide industrial temperature range.
These Instrumentation Amplifiers are designed with a unique
2-bit, 3-state logic interface that allows up to 9 selectable gain
settings. The ISL2853x single-ended output includes and
additional uncommitted zero-drift amplifier, useful to buffer
the REF input or used as a precision amplifier. The ISL2863x
differential output amplifier includes a reference pin to set the
common mode output voltage to interface with differential
input ADCs.

Features
• Ultra high precision front end amplifier
• Zero drift instrumentation amplifier
• Pin selectable 9 gain settings: G = 1 to 1,000
• Rail-to-Rail input/output
• Single ended output (ISL28533, ISL28534, ISL28535)
• Differential output (ISL28633, ISL28634, ISL28635)
• RFI filtered inputs improve EMI rejection
• Single supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5V to 5.5V
• Dual supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1.25V to ±2.75V
• Low input offset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5µV, Max
• Low input offset drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50nV/°C, Max
• High CMRR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138dB, G = 100
• Low gain error. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0.4%, All Gains, Max
• Gain bandwidth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3MHz
• Input voltage noise (0.1Hz to 10Hz). . . . . . . . . . . . . . 0.4µVP-P
• Operating temperature range. . . . . . . . . . . .-40°C to +125°C

Applications
• Pressure and strain gauge transducers
• Weight scales
• Flow sensors
• Biometric: ECG/blood glucose
• Temperature sensors
• Test and measurement
• Data acquisition systems
• Low ohmic current sense




同様の部品番号 - ISL28533FVZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISL28533FVZ INTERSIL-ISL28533FVZ Datasheet
1Mb / 30P
   5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Programmable Gain Instrumentation Amplifiers
logo
Renesas Technology Corp
ISL28533FVZ RENESAS-ISL28533FVZ Datasheet
2Mb / 30P
   5V, Rail-to-Rail I/O, Zero-Drift, Programmable Gain Instrumentation Amplifiers
More results


同様の説明 - ISL28533FVZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISL28533 INTERSIL-ISL28533 Datasheet
1Mb / 30P
   5V, Rail-Rail I/O, Zero-Drift, Programmable Gain Instrumentation Amplifiers
logo
Renesas Technology Corp
ISL28533 RENESAS-ISL28533 Datasheet
2Mb / 30P
   5V, Rail-to-Rail I/O, Zero-Drift, Programmable Gain Instrumentation Amplifiers
logo
Linear Technology
LTC2053 LINER-LTC2053_15 Datasheet
1Mb / 18P
   Precision, Rail-to-Rail, Zero-Drift, Resistor-Programmable Instrumentation Amplifier
LTC2053-SYNC LINER-LTC2053-SYNC_15 Datasheet
1Mb / 18P
   Precision, Rail-to-Rail, Zero-Drift, Resistor-Programmable Instrumentation Amplifier
LTC2053 LINER-LTC2053_1 Datasheet
228Kb / 16P
   Precision, Rail-to-Rail,Zero-Drift, Resistor-Programmable Instrumentation Amplifier
logo
Texas Instruments
INA333 TI1-INA333_15 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   Zero-Drift, Rail-to-Rail Out Instrumentation Amplifier
logo
Linear Technology
LTC2053 LINER-LTC2053 Datasheet
288Kb / 12P
   Precision, Rail-to-Rail Input and Output, Zero-Drift Instrumentation Amplifier with Resistor-Programmable Gain
logo
Analog Devices
AD8237 AD-AD8237_16 Datasheet
691Kb / 29P
   Micropower, Zero Drift, True Rail-to-Rail Instrumentation Amplifier
AD8237 AD-AD8237 Datasheet
648Kb / 28P
   Micropower, Zero Drift, True Rail-to-Rail Instrumentation Amplifier
REV. 0
logo
Texas Instruments
OPA317-Q1 TI1-OPA317-Q1_16 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   Zero-Drift, Low-Offset, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier
More results




Intersil Corporation について


Intersil Corporationは、高性能アナログと混合シグナル統合回路の設計と製造に特化したアメリカの半導体会社でした。
同社は1967年に設立され、電力管理、データ変換、無線頻度(RF)テクノロジーの専門知識で知られています。
Intersilの製品は、家電、産業、通信、航空宇宙と防衛などの幅広いアプリケーションで使用されていました。
2016年、Intersilは日本の半導体会社であるRenesas Electronics Corporationに買収されました。
Intersilのブランドとテクノロジーは、Renesasの製品ポートフォリオの一部として開発および販売され続けています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com