データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KAD5510P-12Q48 データシート (PDF) - Intersil Corporation

KAD5510P-12Q48 Datasheet PDF - Intersil Corporation
部品番号 KAD5510P-12Q48
ダウンロード  KAD5510P-12Q48 ダウンロード

ファイルサイズ   1139.77 Kbytes
ページ   31 Pages
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
部品情報 Low Power 10-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC

KAD5510P-12Q48 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
KAD5510P-12Q48 Datasheet PDF - Intersil Corporation

部品番号 KAD5510P-12Q48
ダウンロード  KAD5510P-12Q48 Click to download

ファイルサイズ   1139.77 Kbytes
ページ   31 Pages
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation
部品情報 Low Power 10-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC

KAD5510P-12Q48 データシート (HTML) - Intersil Corporation

Back Button KAD5510P-12Q48 Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation KAD5510P-12Q48 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation KAD5510P-12Q48 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation KAD5510P-12Q48 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation KAD5510P-12Q48 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation KAD5510P-12Q48 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation KAD5510P-12Q48 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation KAD5510P-12Q48 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation KAD5510P-12Q48 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation KAD5510P-12Q48 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation Next Button 

KAD5510P-12Q48 製品詳細

The KAD5510P is a family of low power, high performance 10-bit
analog-to-digital converters. Designed with Intersil’s proprietary
FemtoCharge™ technology on a standard CMOS process, the
family supports sampling rates of up to 250MSPS. The
KAD5510P is part of a pin-compatible portfolio of 10, 12 and
14-bit A/Ds with sample rates ranging from 125MSPS to
500MSPS.
A serial peripheral interface (SPI) port allows for extensive
configurability, as well as fine control of various parameters such
as gain and offset.
Digital output data is presented in selectable LVDS or CMOS formats.
The KAD5510P is available in a 48-contact QFN package with an
exposed paddle. Operating from a 1.8V supply, performance is
specified over the full industrial temperature range (-40°C to +85°C).

Features
• 1.5GHz Analog Input Bandwidth
• 60fs Clock Jitter
• Programmable Gain, Offset and Skew Control
• Over-Range Indicator
• Selectable Clock Divider: ÷1, ÷2 or ÷4
• Clock Phase Selection
• Nap and Sleep Modes
• Two’s Complement, Gray Code or Binary Data Format
• DDR LVDS-Compatible or LVCMOS Outputs
• Programmable Built-in Test Patterns
• Single-Supply 1.8V Operation
• Pb-Free (RoHS Compliant)

Applications
• Power Amplifier Linearization
• Radar and Satellite Antenna Array Processing
• Broadband Communications
• High-Performance Data Acquisition
• Communications Test Equipment
• WiMAX and Microwave Receivers




同様の部品番号 - KAD5510P-12Q48

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
KAD5510P-12Q48 INTERSIL-KAD5510P-12Q48 Datasheet
1Mb / 31P
   Low Power 10-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC
KAD5510P-12Q48 INTERSIL-KAD5510P-12Q48 Datasheet
1Mb / 31P
   Low Power 10-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC
logo
Renesas Technology Corp
KAD5510P-12Q48 RENESAS-KAD5510P-12Q48 Datasheet
1Mb / 31P
   Low Power 10-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC
More results


同様の説明 - KAD5510P-12Q48

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
KAD5510P_1105 INTERSIL-KAD5510P_1105 Datasheet
1Mb / 31P
   Low Power 10-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC
logo
Renesas Technology Corp
KAD5510P RENESAS-KAD5510P Datasheet
1Mb / 31P
   Low Power 10-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
KAD5510P INTERSIL-KAD5510P_11 Datasheet
1Mb / 31P
   Low Power 10-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC
logo
List of Unclassifed Man...
KAD5512P ETC2-KAD5512P Datasheet
746Kb / 31P
   Low Power 12-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
KAD5512P INTERSIL-KAD5512P Datasheet
1Mb / 36P
   Low Power 12-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC
logo
Renesas Technology Corp
KAD5512P RENESAS-KAD5512P Datasheet
1Mb / 36P
   Low Power 12-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
KAD5512P INTERSIL-KAD5512P_09 Datasheet
642Kb / 32P
   Low Power 12-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC
KAD5514P INTERSIL-KAD5514P Datasheet
778Kb / 32P
   14-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC
KAD5514P_0909 INTERSIL-KAD5514P_0909 Datasheet
805Kb / 34P
   14-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC
logo
Renesas Technology Corp
KAD5514P RENESAS-KAD5514P Datasheet
1Mb / 34P
   14-Bit, 250/210/170/125MSPS ADC
More results




Intersil Corporation について


Intersil Corporationは、高性能アナログと混合シグナル統合回路の設計と製造に特化したアメリカの半導体会社でした。
同社は1967年に設立され、電力管理、データ変換、無線頻度(RF)テクノロジーの専門知識で知られています。
Intersilの製品は、家電、産業、通信、航空宇宙と防衛などの幅広いアプリケーションで使用されていました。
2016年、Intersilは日本の半導体会社であるRenesas Electronics Corporationに買収されました。
Intersilのブランドとテクノロジーは、Renesasの製品ポートフォリオの一部として開発および販売され続けています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com