データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB120S データシート (PDF) - Shunye Enterprise

SB120S Datasheet PDF - Shunye Enterprise
部品番号 SB120S
ダウンロード  SB120S ダウンロード

ファイルサイズ   1042.33 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SHUNYE [Shunye Enterprise]
ホームページ  http://www.shunyegroup.com.cn/
Logo SHUNYE - Shunye Enterprise
部品情報 SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

SB120S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SB120S Datasheet PDF - Shunye Enterprise

部品番号 SB120S
ダウンロード  SB120S Click to download

ファイルサイズ   1042.33 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SHUNYE [Shunye Enterprise]
ホームページ  http://www.shunyegroup.com.cn/
Logo SHUNYE - Shunye Enterprise
部品情報 SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

SB120S データシート (HTML) - Shunye Enterprise

SB120S Datasheet HTML 1Page - Shunye Enterprise SB120S Datasheet HTML 2Page - Shunye Enterprise

SB120S 製品詳細

Reverse Voltage - 20 to 100 Volts
Forward Current - 1.0 Ampere

FEATURES
◆ The plastic package carries Underwriters Laboratory
   Flammability Classification 94V-0
◆ Metal silicon junction,majority carrier conduction
◆ Low power loss,high efficiency
◆ High forward surge current capability
◆ High temperature soldering guaranteed:
   250 °C/10 seconds,0.375”(9.5mm) lead length,
   5 lbs. (2.3kg) tension




同様の部品番号 - SB120S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
SB120S PANJIT-SB120S Datasheet
46Kb / 2P
   1 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SB120S LUGUANG-SB120S Datasheet
1Mb / 2P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Transys Electronics
SB120S TRSYS-SB120S Datasheet
145Kb / 2P
   1 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
GOOD-ARK Electronics
SB120S GOOD-ARK-SB120S Datasheet
138Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SB120S PANJIT-SB120S Datasheet
38Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


同様の説明 - SB120S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
CRS14 TOSHIBA-CRS14 Datasheet
191Kb / 6P
   Schottky Barrier Rectifier Schottky Barrier Type
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
SS12 PFS-SS12 Datasheet
559Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Sanken electric
FMW-2156 SANKEN-FMW-2156 Datasheet
209Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Micro Commercial Compon...
1N60 MCC-1N60 Datasheet
419Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
LL60 MCC-LL60 Datasheet
400Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Vishay Siliconix
1N5820 VISHAY-1N5820_09 Datasheet
68Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 20-Oct-09
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
S5817 BILIN-S5817 Datasheet
57Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SBL1030 VISHAY-SBL1030 Datasheet
142Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 25-Apr-08
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MPL1035PT CHENMKO-MPL1035PT Datasheet
260Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL270CTPT CHENMKO-SPL270CTPT Datasheet
161Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL320LLPT CHENMKO-SPL320LLPT Datasheet
153Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com