データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IXXR110N65B4H1 データシート (PDF) - IXYS Corporation

IXXR110N65B4H1 Datasheet PDF - IXYS Corporation
部品番号 IXXR110N65B4H1
ダウンロード  IXXR110N65B4H1 ダウンロード

ファイルサイズ   240.83 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation
部品情報 XPTTM 650V GenX4TM

IXXR110N65B4H1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
IXXR110N65B4H1 Datasheet PDF - IXYS Corporation

部品番号 IXXR110N65B4H1
ダウンロード  IXXR110N65B4H1 Click to download

ファイルサイズ   240.83 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation
部品情報 XPTTM 650V GenX4TM

IXXR110N65B4H1 データシート (HTML) - IXYS Corporation

IXXR110N65B4H1 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXXR110N65B4H1 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXXR110N65B4H1 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXXR110N65B4H1 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXXR110N65B4H1 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXXR110N65B4H1 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation IXXR110N65B4H1 Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation

IXXR110N65B4H1 製品詳細

Features
• Silicon Chip on Direct-Copper Bond (DCB) Substrate
• Isolated Mounting Surface
• 2500V~ Electrical Isolation
• Optimized for 10-30kHz Switching
• Square RBSOA
• Short Circuit Capability
• Anti-Parallel Sonic Diode
• High Current Handling Capability

Applications
• Power Inverters
• UPS
• Motor Drives
• SMPS
• PFC Circuits
• Battery Chargers
• Welding Machines
• Lamp Ballasts
• High Frequency Power Inverters

Advantages
• High Power Density
• Low Gate Drive Requirement




同様の部品番号 - IXXR110N65B4H1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
IXXR100N60B3H1 IXYS-IXXR100N60B3H1 Datasheet
232Kb / 7P
   XPTTM 600V IGBT
More results


同様の説明 - IXXR110N65B4H1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
IXXN110N65C4H1 IXYS-IXXN110N65C4H1 Datasheet
217Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXXK110N65B4H1 IXYS-IXXK110N65B4H1 Datasheet
267Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXXN110N65B4H1 IXYS-IXXN110N65B4H1 Datasheet
223Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXYP20N65C3D1 IXYS-IXYP20N65C3D1 Datasheet
248Kb / 7P
   XPTTM 650V IGBT
IXXH110N65C4 IXYS-IXXH110N65C4 Datasheet
166Kb / 6P
   XPTTM 650V IGBT
IXXH40N65B4H1 IXYS-IXXH40N65B4H1 Datasheet
181Kb / 8P
   XPTTM 650V IGBT
IXXH80N65B4H1 IXYS-IXXH80N65B4H1 Datasheet
217Kb / 7P
   XPTTM 650V IGBT
IXYA20N65C3D1 IXYS-IXYA20N65C3D1 Datasheet
248Kb / 7P
   XPTTM 650V IGBT
IXXK200N60C3 IXYS-IXXK200N60C3 Datasheet
211Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBTs
IXXH30N60C3 IXYS-IXXH30N60C3 Datasheet
212Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBT
More results




IXYS Corporation について


Ixys Corporationは、電力半導体および統合サーキット(IC)の設計、製造、販売を専門とするテクノロジー企業です。同社は1983年に設立され、カリフォルニア州ミルピタスに本社を置いています。 Ixysには世界的な存在感があり、世界中の60か国以上の運営と顧客がいます。

Ixysは、電力管理および制御アプリケーションのために、パワーMOSFET、パワーバイポーラトランジスタ、サイリスタ、ダイオード、ICSなど、幅広い製品とソリューションを提供します。同社の製品は、再生可能エネルギー、産業、自動車、家電など、さまざまなアプリケーションで使用されています。

Ixysは、電力半導体テクノロジーの専門知識と、顧客に高性能で費用対効果の高いソリューションを提供する能力で知られています。同社はイノベーションと研究開発に取り組んでおり、パワー半導体市場向けの新しいテクノロジーとソリューションの開発に積極的に関与しています。 Ixysは、Power Semiconductor Marketのリーダーであり、顧客に高品質の製品とサービスを提供し続けています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com