データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CA56-11CGKWA データシート (PDF) - Kingbright Corporation

CA56-11CGKWA Datasheet PDF - Kingbright Corporation
部品番号 CA56-11CGKWA
ダウンロード  CA56-11CGKWA ダウンロード

ファイルサイズ   369.97 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
ホームページ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation
部品情報 14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY

CA56-11CGKWA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CA56-11CGKWA Datasheet PDF - Kingbright Corporation

部品番号 CA56-11CGKWA
ダウンロード  CA56-11CGKWA Click to download

ファイルサイズ   369.97 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
ホームページ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation
部品情報 14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY

CA56-11CGKWA データシート (HTML) - Kingbright Corporation

CA56-11CGKWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation CA56-11CGKWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation CA56-11CGKWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation CA56-11CGKWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation CA56-11CGKWA Datasheet HTML 5Page - Kingbright Corporation CA56-11CGKWA Datasheet HTML 6Page - Kingbright Corporation

CA56-11CGKWA 製品詳細

Description
The Green source color devices are made with AlGaInP on GaAs substrate Light Emitting Diode.

Features
● 0.56 inch digit height.
● Low current operation.
● Excellent character appearance.
● Easy mounting on P.C. boards or sockets.
● Mechanically rugged.
● Standard :gray face, white segment.
● UL rating:HB.
● RoHS compliant.




同様の部品番号 - CA56-11CGKWA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kingbright Corporation
CA56-11EWA KINGBRIGHT-CA56-11EWA Datasheet
162Kb / 4P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA56-11EWA KINGBRIGHT-CA56-11EWA_07 Datasheet
162Kb / 4P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA56-11GWA KINGBRIGHT-CA56-11GWA Datasheet
172Kb / 4P
   14.2mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA56-11SRWA KINGBRIGHT-CA56-11SRWA Datasheet
216Kb / 4P
   14.2mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA56-11SURKWA KINGBRIGHT-CA56-11SURKWA Datasheet
371Kb / 6P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results


同様の説明 - CA56-11CGKWA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kingbright Corporation
CA56-12YWA KINGBRIGHT-CA56-12YWA Datasheet
121Kb / 4P
   14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA56-21EWA KINGBRIGHT-CA56-21EWA Datasheet
133Kb / 4P
   14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-11EWA KINGBRIGHT-CC56-11EWA Datasheet
162Kb / 4P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-11SYKWA KINGBRIGHT-CC56-11SYKWA Datasheet
361Kb / 6P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-21GWA KINGBRIGHT-CC56-21GWA Datasheet
140Kb / 4P
   14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-12EWA KINGBRIGHT-CC56-12EWA Datasheet
134Kb / 4P
   14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-11CGKWA KINGBRIGHT-CC56-11CGKWA Datasheet
362Kb / 6P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA56-11SURKWA KINGBRIGHT-CA56-11SURKWA Datasheet
371Kb / 6P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-11SURKWA KINGBRIGHT-CC56-11SURKWA Datasheet
363Kb / 6P
   14.22mm(0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CC56-11GWA KINGBRIGHT-CC56-11GWA Datasheet
81Kb / 3P
   14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
CA56-21GWA KINGBRIGHT-CA56-21GWA Datasheet
140Kb / 4P
   14.22mm (0.56INCH) FOUR DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results




Kingbright Corporation について


Kingbright Corporationは、LEDコンポーネントとLEDベースの照明製品の設計、製造、販売を専門とするテクノロジー企業です。同社は1980年に設立され、台湾の台北に本社を置いています。キングブライトには世界的な存在感があり、世界中の60か国以上の運営と顧客がいます。

Kingbrightは、表面マウントおよびスルーホールLED、LEDディスプレイ、LED照明モジュール、LED照明器具など、幅広いLEDコンポーネントと照明製品を提供します。同社の製品は、自動車、家電、産業、照明など、さまざまなアプリケーションで使用されています。

Kingbrightは、LEDテクノロジーの専門知識と、顧客に高品質で費用対効果の高いソリューションを提供する能力で知られています。同社はイノベーションと研究開発に取り組んでおり、LED市場向けの新しいテクノロジーとソリューションの開発に積極的に関与しています。 Kingbrightは、LED市場のリーダーであり、顧客に高品質の製品とサービスを提供し続けています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com