データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC100LVELT20DG データシート (PDF) - ON Semiconductor

MC100LVELT20DG Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 MC100LVELT20DG
ダウンロード  MC100LVELT20DG ダウンロード

ファイルサイズ   135.8 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 3.3V LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator

MC100LVELT20DG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC100LVELT20DG Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 MC100LVELT20DG
ダウンロード  MC100LVELT20DG Click to download

ファイルサイズ   135.8 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 3.3V LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator

MC100LVELT20DG データシート (HTML) - ON Semiconductor

MC100LVELT20DG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100LVELT20DG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100LVELT20DG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100LVELT20DG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100LVELT20DG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100LVELT20DG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor

MC100LVELT20DG 製品詳細

Description

The MC100LVELT20 is a 3.3 V TTL/CMOS to differential PECL translator. Because PECL (Positive ECL) levels are used, only + 3.3 V and ground are required. The small outline SOIC−8 package and the single gate of the MC100LVELT20 makes it ideal for those applications where space, performance, and low power are at a premium.

The 100 Series contains temperature compensation.



Features

• 390 ps Typical Propagation Delay

• Maximum Input Clock Frequency > 0.8 GHz Typical

• Operating Range VCC = 3.0 V to 3.6 V with GND = 0 V

• PNP TTL Input for Minimal Loading

• Q Output will Default HIGH with Input Open

• These Devices are Pb-Free, Halogen Free and are RoHS Compliant



 




同様の部品番号 - MC100LVELT20DG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC100LVELT20DG ONSEMI-MC100LVELT20DG Datasheet
106Kb / 7P
   3.3VLVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
November, 2006 ??Rev. P3
More results






ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com