データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SK10E445PJ データシート (PDF) - Semtech Corporation

SK10E445PJ Datasheet PDF - Semtech Corporation
部品番号 SK10E445PJ
ダウンロード  SK10E445PJ ダウンロード

ファイルサイズ   171.67 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  SEMTECH [Semtech Corporation]
ホームページ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation
部品情報 4-bit serial / parallel converter

SK10E445PJ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SK10E445PJ Datasheet PDF - Semtech Corporation

部品番号 SK10E445PJ
ダウンロード  SK10E445PJ Click to download

ファイルサイズ   171.67 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  SEMTECH [Semtech Corporation]
ホームページ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation
部品情報 4-bit serial / parallel converter

SK10E445PJ データシート (HTML) - Semtech Corporation

SK10E445PJ Datasheet HTML 1Page - Semtech Corporation SK10E445PJ Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation SK10E445PJ Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation SK10E445PJ Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation SK10E445PJ Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation SK10E445PJ Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation SK10E445PJ Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation SK10E445PJ Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation

SK10E445PJ 製品詳細

Description
The SK10/100E445 is an integrated 4-bit serial-toparallel data converter. The device is designed to operate for NRZ data rates of up to 2.0 Gb/s. The chip generates a divide by 4 and a divide by 8 clock for both 4-bit conversion and a two chip 8-bit conversion function. The conversion sequence was chosen to convert the first serial bit to Q0, the second to Q1, etc.

Features
• Extended 100E VEE Range of –4.2V to –5.5V
• On-Chip Clock ÷ 4 and ÷8
• 2.0 Gb/s Data Rate Capability
• Differential Clock and Serial Inputs
• VBB Output for Single-Ended Input Applications
• Asynchronous Data Synchronization
• Mode Select to Expand to 8-Bits
• Internal 75KΩ Input Pulldown Resistors
• ESD Protection of >4000V
• Fully Compatible with MC10/100E445
• Available in 28-Pin PLCC Package




同様の部品番号 - SK10E445PJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semtech Corporation
SK10E116PJ SEMTECH-SK10E116PJ Datasheet
113Kb / 4P
   Quint Differential Line Receiver
SK10E131PJ SEMTECH-SK10E131PJ Datasheet
113Kb / 4P
   4-bit D Flip-Flop
SK10E151PJ SEMTECH-SK10E151PJ Datasheet
116Kb / 5P
   6-bit D register
SK10EL01WD SEMTECH-SK10EL01WD Datasheet
108Kb / 4P
   4-input OR / NOR
SK10EL07U SEMTECH-SK10EL07U Datasheet
110Kb / 4P
   2-Input XOR/XNOR
More results


同様の説明 - SK10E445PJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10E446 ONSEMI-MC10E446 Datasheet
125Kb / 6P
   4-BIT PARALLEL/ SERIAL CONVERTER
1996 REV 2
MC10E445 ONSEMI-MC10E445 Datasheet
100Kb / 8P
   4-BIT SERIAL/ PARALLEL CONVERTER
1997 REV 3
logo
Micrel Semiconductor
SY10E445 MICREL-SY10E445 Datasheet
92Kb / 8P
   4-BIT SERIAL-to-PARALLEL CONVERTER
SY10E446 MICREL-SY10E446 Datasheet
85Kb / 9P
   4-BIT PARALLEL-TO-SERIAL CONVERTER
SY10E445 MICREL-SY10E445_06 Datasheet
83Kb / 8P
   4-BIT SERIAL-to-PARALLEL CONVERTER
SY10E446 MICREL-SY10E446_06 Datasheet
85Kb / 9P
   4-BIT PARALLEL-TO-SERIAL CONVERTER
logo
ON Semiconductor
MC10E446 ONSEMI-MC10E446_06 Datasheet
147Kb / 12P
   5V ECL 4-Bit Parallel/Serial Converter
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E445 ONSEMI-MC10E445_06 Datasheet
156Kb / 13P
   5V ECL 4-Bit Serial/Parallel Converter
November, 2006 ??Rev. 12
MC10EP445 ONSEMI-MC10EP445_14 Datasheet
151Kb / 19P
   ECL 8-Bit Serial/Parallel Converter
June, 2014 ??Rev. 16
logo
New Japan Radio
NJU3754 NJRC-NJU3754 Datasheet
99Kb / 6P
   11-BIT PARALLEL TO SERIAL CONVERTER
More results




Semtech Corporation について


Semtech Corporationは、高性能アナログと混合シグナル半導体の設計と製造を専門とするアメリカのテクノロジー企業です。同社は1960年に設立され、カリフォルニア州カマリロに本社を置いています。 SemTechは、ワイヤレス通信、自動車、産業、家電など、さまざまなアプリケーションに、データコンバーター、電力管理ソリューション、高周波製品、およびその他のアナログおよび混合シグナルコンポーネントを含む幅広い製品を提供します。

SemTechは、アナログおよび混合シグナル技術の専門知識と、革新的で高性能製品を提供する能力で知られています。同社は研究開発に重点を置いており、半導体業界向けの新しい技術とソリューションの開発に積極的に関与しています。 Semtechの製品は、さまざまなアプリケーションで広く使用されており、エレクトロニクス業界の成長を支援しています。

近年、SemTechは製品ポートフォリオと製品を拡大し、モノのインターネット(IoT)およびワイヤレスセンシング市場のソリューションを含めるようにしています。同社は、顧客がエレクトロニクス業界の変化するニーズを満たす革新的な製品の設計、開発、展開を支援することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com