データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

3-1393115-3 データシート (PDF) - TE Connectivity Ltd

3-1393115-3 Datasheet PDF - TE Connectivity Ltd
部品番号 3-1393115-3
ダウンロード  3-1393115-3 ダウンロード

ファイルサイズ   599.02 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  TEC [TE Connectivity Ltd]
ホームページ  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd
部品情報 Single or dual wound DC coils or single wound AC coils

3-1393115-3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
3-1393115-3 Datasheet PDF - TE Connectivity Ltd

部品番号 3-1393115-3
ダウンロード  3-1393115-3 Click to download

ファイルサイズ   599.02 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  TEC [TE Connectivity Ltd]
ホームページ  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd
部品情報 Single or dual wound DC coils or single wound AC coils

3-1393115-3 データシート (HTML) - TE Connectivity Ltd

3-1393115-3 Datasheet HTML 1Page - TE Connectivity Ltd 3-1393115-3 Datasheet HTML 2Page - TE Connectivity Ltd 3-1393115-3 Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd



同様の部品番号 - 3-1393115-3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TE Connectivity Ltd
3-1393115-3 TEC-3-1393115-3 Datasheet
599Kb / 3P
   Single or dual wound DC coils or single wound AC coils
More results


同様の説明 - 3-1393115-3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TE Connectivity Ltd
KUL-0811 TEC-KUL-0811 Datasheet
599Kb / 3P
   Single or dual wound DC coils or single wound AC coils
logo
Frontier Electronics.
291A FRONTIER-291A Datasheet
66Kb / 2P
   SMD Air Wound Coils
292A FRONTIER-292A Datasheet
75Kb / 2P
   SMD Air Wound Coils
293A FRONTIER-293A Datasheet
70Kb / 2P
   SMD Air Wound Coils
294A FRONTIER-294A Datasheet
70Kb / 2P
   SMD Air Wound Coils
logo
Murata Manufacturing Co...
LQH44PN6R8MP0L MURATA-LQH44PN6R8MP0L Datasheet
50Kb / 2P
   Chip Inductors (Chip Coils) for DC-DC Converter Wire Wound Type
LQH44PN470MJ0L MURATA-LQH44PN470MJ0L Datasheet
50Kb / 2P
   Chip Inductors (Chip Coils) for DC-DC Converter Wire Wound Type
logo
Linear Technology
LTM4620A LINER-LTM4620A_15 Datasheet
716Kb / 40P
   Dual 13A or Single 26A DC/DC Module Regulator
LTM4630 LINER-LTM4630_15 Datasheet
643Kb / 34P
   Dual 18A or Single 36A DC/DC Module Regulator
logo
Murata Manufacturing Co...
LQH44P MURATA-LQH44P Datasheet
50Kb / 2P
   Chip Inductors (Chip Coils) for DC-DC Converter Wire Wound Type
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com