データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

90008E3 データシート (PDF) - Vishay Siliconix

90008E3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部品番号 90008E3
ダウンロード  90008E3 ダウンロード

ファイルサイズ   118.18 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Electrical Double Layer Energy Storage Capacitors Power and Energy Versions

90008E3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
90008E3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部品番号 90008E3
ダウンロード  90008E3 Click to download

ファイルサイズ   118.18 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Electrical Double Layer Energy Storage Capacitors Power and Energy Versions

90008E3 データシート (HTML) - Vishay Siliconix

90008E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 90008E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 90008E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 90008E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 90008E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix

90008E3 製品詳細

• Polarized energy storage capacitor with high
capacity and energy density
• Energy version with high stability available
• Rated voltage: 2.7 V
• Available in through-hole (radial) version
• Useful life: 1000 h at 85 °C
• Rapid charge and discharge
• Maintenance-free, no service necessary




同様の部品番号 - 90008E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
9000 ETC-9000 Datasheet
68Kb / 2P
   Spartan SIP Reed Relays
logo
Heyco.
9000 HEYCO-9000 Datasheet
184Kb / 1P
   Heyco® Self-Closing Braided Sleeving
logo
Intel Corporation
9000 INTEL-9000 Datasheet
1Mb / 108P
   Dual-Core Intel Itanium Processor
logo
C&K Components
9000 CK-COMPONENTS-9000 Datasheet
357Kb / 5P
   Power Toggle Switches
logo
XFMRS Inc.
9000 XFMRS-9000 Datasheet
8Kb / 1P
   Contact XFMRS
More results


同様の説明 - 90008E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
MAL222090003E3 VISHAY-MAL222090003E3 Datasheet
108Kb / 5P
   Electrical Double Layer Energy Storage Capacitors Power and Energy Versions
Revision: 18-Jan-16
220EDLC VISHAY-220EDLC_V01 Datasheet
105Kb / 6P
   Electrical Double Layer Energy Storage Capacitors Power and Energy Versions
01-Jan-2023
230EDLC-HV VISHAY-230EDLC-HV Datasheet
121Kb / 6P
   Electrical Double Layer Energy Storage Capacitors
220EDLC VISHAY-220EDLC Datasheet
122Kb / 6P
   Electrical Double Layer Energy Storage Capacitors
235EDLC-HVR VISHAY-235EDLC-HVR Datasheet
119Kb / 6P
   Ruggedized Electrical Double Layer Energy Storage Capacitors
225EDLC-R VISHAY-225EDLC-R_V01 Datasheet
109Kb / 6P
   Ruggedized Electrical Double Layer Energy Storage Capacitors
01-Jan-2023
225EDLC-R VISHAY-225EDLC-R Datasheet
119Kb / 6P
   Ruggedized Electrical Double Layer Energy Storage Capacitors
196DLC VISHAY-196DLC_V01 Datasheet
112Kb / 7P
   Energy Storage Double Layer Capacitors
01-Jan-2023
196DLC VISHAY-196DLC_16 Datasheet
137Kb / 7P
   Energy Storage Double Layer Capacitors
Revision: 18-Jul-16
230EDLC VISHAY-230EDLC Datasheet
104Kb / 6P
   Electrical Double Layer Energy Storage Capacitors Up to 3 V Operating Voltage
01-Jan-2023
More results




Vishay Siliconix について


Vishay Siliconixは、パッシブ電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。
Vishay Siliconixは、パワーMOSFET、IGBT、およびその他のパワー半導体の設計、製造、およびマーケティングを専門としています。
同社は1962年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置いています。
Vishay Siliconixは、再生可能エネルギーシステム、産業機器、コンピューティングと通信、自動車電子機器など、さまざまなアプリケーション向けの電源ソリューションを提供しています。
同社の製品は、高効率、低消費電力、高い信頼性のために設計されており、高度な製造プロセスを使用して最先端の施設で製造されています。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたVishay Siliconixは、ニーズを満たすために顧客に最良の電力管理ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com