データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

P6KE300CA データシート (PDF) - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

P6KE300CA Datasheet PDF - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH
部品番号 P6KE300CA
ダウンロード  P6KE300CA ダウンロード

ファイルサイズ   110.25 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
ホームページ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH
部品情報 Voltage 6.8V ~ 480V 600 Peak Power / 5.0W Steady State 600W Peak Power TVS

P6KE300CA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
P6KE300CA Datasheet PDF - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

部品番号 P6KE300CA
ダウンロード  P6KE300CA Click to download

ファイルサイズ   110.25 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
ホームページ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH
部品情報 Voltage 6.8V ~ 480V 600 Peak Power / 5.0W Steady State 600W Peak Power TVS

P6KE300CA データシート (HTML) - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

P6KE300CA Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH P6KE300CA Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH P6KE300CA Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

P6KE300CA 製品詳細

FEATURES
* 600 Watts Surge Capability at 1ms
* Excellent clamping capability
* Low zener impedance
* Fast response time: Typically less than 1.0ps from 0 volt to BV min.
* Typical IR less than 1 A above 10V
* High temperature soldering guaranteed: 260 °C / 10 seconds / .375"(9.5mm) lead length, 5lbs.(2.3kg) tension




同様の部品番号 - P6KE300CA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SUNMATE electronic Co.,...
P6KE300CA SUNMATE-P6KE300CA Datasheet
648Kb / 5P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPERSSOR
logo
Pan Jit International I...
P6KE300CA PANJIT-P6KE300CA Datasheet
62Kb / 6P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 6.8 TO 440 Volts 600Watt Peak Power 5.0 Watt Steady State)
logo
Shanghai Yint Electroni...
P6KE300CA YINT-P6KE300CA Datasheet
854Kb / 5P
   P6KE Transient Voltage Suppressor Diode Series
logo
Won-Top Electronics
P6KE300CA WTE-P6KE300CA Datasheet
74Kb / 6P
   600W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Ruilongyuan Electronics...
P6KE300CA RUILON-P6KE300CA Datasheet
895Kb / 7P
   Transient Voltage Suppressors
More results


同様の説明 - P6KE300CA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
P6KE6.8 SECOS-P6KE6.8 Datasheet
191Kb / 4P
   600W Peak Power / 5.0W Steady State 600W Peak Power TVS
1.5KE6.8 SECOS-1.5KE6.8 Datasheet
218Kb / 4P
   VOLTAGE 6.8V ~ 440V 1500W Peak Power / 5.0W Steady State 1500W Peak Power TVS
1.5KE SECOS-1.5KE Datasheet
332Kb / 3P
   Voltage 6.8V ~ 550V 1500W Peak Power / 5.0W Steady State 1500W Peak Power TVS
1.5KE SECOS-1.5KE_15 Datasheet
332Kb / 3P
   1500W Peak Power 5.0W Steady State 1500W Peak Power TVS
P4KES SECOS-P4KES Datasheet
57Kb / 3P
   Voltage 6.8V ~ 440V 400 Peak Power / 1.0W Steady State 400W Peak Power TVS
P4KE6.8 SECOS-P4KE6.8 Datasheet
194Kb / 4P
   400W Peak Power / 1.0W Steady State 400W Peak Power TVS
P6KE SECOS-P6KE_15 Datasheet
110Kb / 3P
   600W Peak Power TVS
SMBJ SECOS-SMBJ Datasheet
422Kb / 4P
   600W Peak Power Surface Mount TVS
SMBJ SECOS-SMBJ_15 Datasheet
79Kb / 4P
   600W Peak Power Surface Mount TVS
logo
Rectron Semiconductor
TFMBJ RECTRON-TFMBJ Datasheet
1,016Kb / 4P
   GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR (600 WATT PEAK POWER 1.0 WATT STEADY STATE)
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com