データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

T491D475K035AT データシート (PDF) - Kemet Corporation

T491D475K035AT Datasheet PDF - Kemet Corporation
部品番号 T491D475K035AT
ダウンロード  T491D475K035AT ダウンロード

ファイルサイズ   81.13 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  KEMET [Kemet Corporation]
ホームページ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
部品情報 Tantalum, MnO2 Tantalum, T491, 4.7 uF, 10%, 35 V, 7343, SMD, MnO2, Molded, 1.5 Ohms, Height Max = 3.1mm

T491D475K035AT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
T491D475K035AT Datasheet PDF - Kemet Corporation

部品番号 T491D475K035AT
ダウンロード  T491D475K035AT Click to download

ファイルサイズ   81.13 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  KEMET [Kemet Corporation]
ホームページ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
部品情報 Tantalum, MnO2 Tantalum, T491, 4.7 uF, 10%, 35 V, 7343, SMD, MnO2, Molded, 1.5 Ohms, Height Max = 3.1mm

T491D475K035AT データシート (HTML) - Kemet Corporation

T491D475K035AT Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation

T491D475K035AT 製品詳細

PRODUCT DESCRIPTION
KEMET’s family of solid tantalum chip capacitors is designed and manufactured with the demanding requirements of surface mount technology in mind.
These devices extend the advantages of solid tantalum technology to today’s surface mount circuit applications. Complementing multilayer ceramic chip convenience with capacitance ratings through 1500 µF, tantalum chip capacitors permit circuitdesigners to take full advantage of the benefits of surface mount technology.

SOLID TANTALUM CHIP CAPACITORS
T491 SERIES - Precision Molded Chip

FEATURES
• Meets or Exceeds EIA Standard 535BAAC
• Taped and Reeled per EIA 481-1
• Symmetrical, Compliant Terminations
• Optional Gold-plated Terminations
• Laser-marked Case
• 100% Surge current test on C, D, E, U, V, X sizes
• Halogen Free Epoxy
• Capacitance: 0.1 μF to 1000 μF
• Tolerance: ±10%, ±20%
• Voltage: 2.5-50 VDC
• Extended Range Values
• Low Profile Case Sizes
• RoHS Compliance & Lead Free Terminations
   (See www.kemet.com for transition information)
• Operating Temperature: -55˚C to +125˚C




同様の部品番号 - T491D475K035AT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cornell Dubilier Electr...
T491D475K035AS-F CDE-T491D475K035AS-F Datasheet
368Kb / 5P
   Solid Tantalum Chip Capacitors for Surface Mount Applications
More results


同様の説明 - T491D475K035AT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kemet Corporation
T491D475M035AT KEMET-T491D475M035AT Datasheet
86Kb / 1P
   Tantalum, MnO2 Tantalum, T491, 4.7 uF, 20%, 35 V, 7343, SMD, MnO2, Molded, 1.5 Ohms, Height Max = 3.1mm
T491D106K035AT KEMET-T491D106K035AT Datasheet
81Kb / 1P
   Tantalum, MnO2 Tantalum, T491, 10 uF, 10%, 35 V, 7343, SMD, MnO2, Molded, 1 Ohms, Height Max = 3.1mm
T491D475K050AH KEMET-T491D475K050AH Datasheet
80Kb / 1P
   Tantalum, MnO2 Tantalum, T491, 4.7 uF, 10%, 50 V, 7343, SMD, MnO2, Molded, 1.2 Ohms, Height Max = 3.1mm
T491D475K050AT KEMET-T491D475K050AT Datasheet
80Kb / 1P
   Tantalum, MnO2 Tantalum, T491, 4.7 uF, 10%, 50 V, 7343, SMD, MnO2, Molded, 1.2 Ohms, Height Max = 3.1mm
T491D106M035AT KEMET-T491D106M035AT Datasheet
81Kb / 1P
   Tantalum, MnO2 Tantalum, T491, 10 uF, 20%, 35 V, 7343, SMD, MnO2, Molded, 1 Ohms, Height Max = 3.1mm
T491D685M035AT KEMET-T491D685M035AT Datasheet
81Kb / 1P
   Tantalum, MnO2 Tantalum, T491, 6.8 uF, 20%, 35 V, 7343, SMD, MnO2, Molded, 1.2 Ohms, Height Max = 3.1mm
T491D106K025AT KEMET-T491D106K025AT Datasheet
81Kb / 1P
   Tantalum, MnO2 Tantalum, T491, 10 uF, 10%, 25 V, 7343, SMD, MnO2, Molded, 1 Ohms, Height Max = 3.1mm
T491D226K035AT KEMET-T491D226K035AT Datasheet
81Kb / 1P
   Tantalum, MnO2 Tantalum, T491, 22 uF, 10%, 35 V, 7343, SMD, MnO2, Molded, 700 mOhms, Height Max = 3.1mm
T491D156K035AT KEMET-T491D156K035AT Datasheet
81Kb / 1P
   Tantalum, MnO2 Tantalum, T491, 15 uF, 10%, 35 V, 7343, SMD, MnO2, Molded, 800 mOhms, Height Max = 3.1mm
T491D336K035AT KEMET-T491D336K035AT Datasheet
81Kb / 1P
   Tantalum, MnO2 Tantalum, T491, 33 uF, 10%, 35 V, 7343, SMD, MnO2, Molded, 600 mOhms, Height Max = 3.1mm
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com