データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM8S28A データシート (PDF) - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.

SM8S28A Datasheet PDF - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.
部品番号 SM8S28A
ダウンロード  SM8S28A ダウンロード

ファイルサイズ   198.15 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  SY [Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.]
ホームページ  http://my.import.or.kr/diodecn/index.html
Logo SY - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.
部品情報 Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors

SM8S28A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SM8S28A Datasheet PDF - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.

部品番号 SM8S28A
ダウンロード  SM8S28A Click to download

ファイルサイズ   198.15 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  SY [Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.]
ホームページ  http://my.import.or.kr/diodecn/index.html
Logo SY - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.
部品情報 Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors

SM8S28A データシート (HTML) - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.

SM8S28A Datasheet HTML 1Page - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. SM8S28A Datasheet HTML 2Page - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. SM8S28A Datasheet HTML 3Page - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.

SM8S28A 製品詳細

Breakdown Voltage:10.0-43 Volts Pesk Pulse Power:6600 Watts

Features
• Ideally suited for load dump protection
• Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
• High temperature stability due to unique oxide passivation and patented PAR® construction
• Integrally molded heatsink provides a very low thermal resistance for maximum heat dissipation
• Low leakage current at TJ = 175°C
• High temperature soldering guaranteed: 260°C for 10 seconds at terminals
• Meets ISO7637-2 surge spec.
• Low forward voltage drop




同様の部品番号 - SM8S28A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SM8S28A VISHAY-SM8S28A Datasheet
63Kb / 3P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
04-Jun-04
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SM8S28A SUNMATE-SM8S28A Datasheet
201Kb / 3P
   SURFACE MOUNT Automotive transient voltage suppressors
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SM8S28A LEIDITECH-SM8S28A Datasheet
1Mb / 6P
   6600W Transient Voltage Suppressor
logo
Vishay Siliconix
SM8S28A VISHAY-SM8S28A Datasheet
115Kb / 5P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 21-Oct-08
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SM8S28A SUNMATE-SM8S28A Datasheet
2Mb / 3P
   SURFACE MOUNT AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
More results


同様の説明 - SM8S28A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SM8S VISHAY-SM8S Datasheet
63Kb / 3P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
04-Jun-04
3KASMC10 VISHAY-3KASMC10_08 Datasheet
110Kb / 5P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 21-Oct-08
SM5A27 VISHAY-SM5A27 Datasheet
104Kb / 5P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 20-Oct-08
SM5S VISHAY-SM5S Datasheet
27Kb / 3P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
06-May-02
SM6S VISHAY-SM6S Datasheet
42Kb / 3P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
01-Aug-02
TPSMB43A VISHAY-TPSMB43A Datasheet
102Kb / 5P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 10-May-07
logo
Shunye Enterprise
SM5S36A SHUNYE-SM5S36A Datasheet
656Kb / 2P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SM8S10ACA SUNMATE-SM8S10ACA Datasheet
2Mb / 3P
   SURFACE MOUNT AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Shunye Enterprise
SM8S43 SHUNYE-SM8S43 Datasheet
217Kb / 3P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
logo
Vishay Siliconix
TPC43A VISHAY-TPC43A Datasheet
110Kb / 5P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 04-Aug-08
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com