データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST24D40-16 データシート (PDF) - Teledyne Technologies Incorporated

ST24D40-16 Datasheet PDF - Teledyne Technologies Incorporated
部品番号 ST24D40-16
ダウンロード  ST24D40-16 ダウンロード

ファイルサイズ   130.82 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  TELEDYNE [Teledyne Technologies Incorporated]
ホームページ  http://www.teledynemicrowave.com
Logo TELEDYNE - Teledyne Technologies Incorporated
部品情報 Single Output to 75A 600 Vac

ST24D40-16 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
ST24D40-16 Datasheet PDF - Teledyne Technologies Incorporated

部品番号 ST24D40-16
ダウンロード  ST24D40-16 Click to download

ファイルサイズ   130.82 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  TELEDYNE [Teledyne Technologies Incorporated]
ホームページ  http://www.teledynemicrowave.com
Logo TELEDYNE - Teledyne Technologies Incorporated
部品情報 Single Output to 75A 600 Vac

ST24D40-16 データシート (HTML) - Teledyne Technologies Incorporated

ST24D40-16 Datasheet HTML 1Page - Teledyne Technologies Incorporated ST24D40-16 Datasheet HTML 2Page - Teledyne Technologies Incorporated ST24D40-16 Datasheet HTML 3Page - Teledyne Technologies Incorporated ST24D40-16 Datasheet HTML 4Page - Teledyne Technologies Incorporated



同様の部品番号 - ST24D40-16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Teledyne Technologies I...
ST24D12 TELEDYNE-ST24D12 Datasheet
672Kb / 3P
   Output to 50A, 600Vac DC Control Solid-State Relays
04/2018
ST24D25 TELEDYNE-ST24D25 Datasheet
672Kb / 3P
   Output to 50A, 600Vac DC Control Solid-State Relays
04/2018
More results


同様の説明 - ST24D40-16

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Teledyne Technologies I...
E3P48R50-16 TELEDYNE-E3P48R50-16 Datasheet
141Kb / 4P
   Three-Phase Output to 75A 600 Vac DC Control
SSH TELEDYNE-SSH Datasheet
859Kb / 5P
   Output to 75A, 510 Vac with Diagnostics
E3P2G48D25 TELEDYNE-E3P2G48D25 Datasheet
2Mb / 6P
   Three-Phase Output up to 75A, 600 Vac DC Control Solid-State Relay
02/2022
SS24D50 TELEDYNE-SS24D50 Datasheet
441Kb / 4P
   Output to 75A, 510 Vac Solid-State Relay with Diagnostic
SD24R50-06 TELEDYNE-SD24R50-06 Datasheet
133Kb / 4P
   Dual Output to 50A 600 Vac DC Control
DH24D25 TELEDYNE-DH24D25 Datasheet
574Kb / 6P
   Output to 35A, 600 Vac (slimpac) Solid-State Relays
03/2014
logo
List of Unclassifed Man...
HA6025 ETC1-HA6025 Datasheet
84Kb / 3P
   25-125Amp 600 Vac AC Output
logo
Teledyne Technologies I...
S48D95 TELEDYNE-S48D95 Datasheet
370Kb / 5P
   Single Output to 660 Vac AC/DC Control
L24D25C TELEDYNE-L24D25C Datasheet
70Kb / 2P
   Single Output to 25A, 280 Vac DC control
S24D40 TELEDYNE-S24D40 Datasheet
578Kb / 6P
   Single Output to 660 Vac AC/DC Control
04/2023
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com