データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM712-02HTG データシート (PDF) - Littelfuse

SM712-02HTG Datasheet PDF - Littelfuse
部品番号 SM712-02HTG
ダウンロード  SM712-02HTG ダウンロード

ファイルサイズ   1145.06 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  LITTELFUSE [Littelfuse]
ホームページ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
部品情報 600W Asymmetrical TVS Diode Array

SM712-02HTG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SM712-02HTG Datasheet PDF - Littelfuse

部品番号 SM712-02HTG
ダウンロード  SM712-02HTG Click to download

ファイルサイズ   1145.06 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  LITTELFUSE [Littelfuse]
ホームページ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
部品情報 600W Asymmetrical TVS Diode Array

SM712-02HTG データシート (HTML) - Littelfuse

SM712-02HTG Datasheet HTML 1Page - Littelfuse SM712-02HTG Datasheet HTML 2Page - Littelfuse SM712-02HTG Datasheet HTML 3Page - Littelfuse SM712-02HTG Datasheet HTML 4Page - Littelfuse SM712-02HTG Datasheet HTML 5Page - Littelfuse

SM712-02HTG 製品詳細

Description
The SM712 TVS Diode Array is designed to protect RS-485 applications with asymmetrical working voltages (-7V to 12V) from damage due to electrostatic discharge (ESD), electrical fast transients (EFT), and lightning induced surges.
The SM712 can absorb repetitive ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard without performance degradation and safely dissipate up to 19A of 8/20us induced surge current (IEC-61000-4-5 2nd edition) with very low clamping voltages.

Features
• RoHS compliant and lead-free
• ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air
• EFT, IEC 61000-4-4, 50A (5/50ns)
• Lightning, IEC 61000- 4-5 2nd edition, 19A (tP=8/20μs)
• Working Voltages: -7V to 12V
• Low clamping voltage
• Low leakage current
• AEC-Q101 Qualified
• Moisture Sensitivity Level (MSL-1)

Applications
• RS-485
• Fieldbus
• Modbus
• Profibus
• DMX512
• Security Systems
• AutomatedT eller Machines (ATMs)
• Lighting Control - DALI
• Communication Equipments




同様の部品番号 - SM712-02HTG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TECH PUBLIC Electronics...
SM712-02HTG TECHPUBLIC-SM712-02HTG Datasheet
2Mb / 4P
   Asymmetrical TVS Diode
More results


同様の説明 - SM712-02HTG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM712 AITSEMI-SM712 Datasheet
535Kb / 6P
   TVS 400W ASYMMETRICAL TVS DIODE ARRAY
REV1.0
logo
Littelfuse
SP712 LITTELFUSE-SP712 Datasheet
1Mb / 5P
   640W Asymmetrical TVS Diode Array
logo
Protek Devices
SMDB712C PROTEC-SMDB712C Datasheet
445Kb / 6P
   BIDIRECTIONAL ASYMMETRICAL TVS ARRAY
logo
Applied Power Microelec...
ASM1235 APMICRO-ASM1235 Datasheet
479Kb / 5P
   Asymmetrical TVS Diode
ASM712H APMICRO-ASM712H Datasheet
637Kb / 6P
   Asymmetrical TVS Diode
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPCDSOT23-SM712 TECHPUBLIC-TPCDSOT23-SM712 Datasheet
2Mb / 4P
   Asymmetrical TVS Diode
SM712 TECHPUBLIC-SM712 Datasheet
2Mb / 4P
   Asymmetrical TVS Diode
logo
KEC(Korea Electronics)
PG712FBS23 KEC-PG712FBS23 Datasheet
534Kb / 3P
   Asymmetrical TVS Diode
logo
Applied Power Microelec...
ASM712 APMICRO-ASM712 Datasheet
929Kb / 6P
   Asymmetrical TVS Diode
logo
TECH PUBLIC Electronics...
SM712-02HTG TECHPUBLIC-SM712-02HTG Datasheet
2Mb / 4P
   Asymmetrical TVS Diode
More results




Littelfuse について


Littelfuseは、回路保護および制御製品の設計と製造を専門とするアメリカの会社です。
同社は1927年に設立され、イリノイ州シカゴに本社を置いています。
Littelfuseは、ヒューズ、保護および制御装置、ポリマー製品など、幅広い製品を提供しています。
同社の製品は、自動車、産業、家電などのさまざまなアプリケーションで使用されています。
Littelfuseは、回路保護および制御技術に関する専門知識と、高品質で信頼できる製品を顧客に提供する能力で知られています。
同社は世界中のさまざまな国に運営と施設を持ち、顧客と緊密に連携して、特定の要件とニーズを満たすカスタマイズされたソリューションを提供しています。
コアビジネスに加えて、Littelfuseは再生可能エネルギーおよびデータセンター市場向けのソリューションも提供しています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com