データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI1013R データシート (PDF) - Vishay Siliconix

SI1013R Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部品番号 SI1013R_17
ダウンロード  SI1013R ダウンロード

ファイルサイズ   158.6 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET

SI1013R Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SI1013R Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部品番号 SI1013R_17
ダウンロード  SI1013R Click to download

ファイルサイズ   158.6 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET

SI1013R データシート (HTML) - Vishay Siliconix

SI1013R_17 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1013R_17 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1013R_17 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1013R_17 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1013R_17 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1013R_17 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1013R_17 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1013R_17 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix

SI1013R 製品詳細

• Halogen-free According to IEC 61249-2-21
Definition
• High-Side Switching
• Low On-Resistance: 1.2 Ω
• Low Threshold: 0.8 V (Typ.)
• Fast Switching Speed: 14 ns
• 1.8 V Operation
• TrenchFET® Power MOSFETs
• 2000 V ESD Protection
• Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC




同様の部品番号 - SI1013R_17

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1013R-T1-E3 VISHAY-SI1013R-T1-E3 Datasheet
94Kb / 6P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-81444-Rev. C, 23-Jun-08
SI1013R-T1-GE3 VISHAY-SI1013R-T1-GE3 Datasheet
94Kb / 6P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-81444-Rev. C, 23-Jun-08
SI1013R/X VISHAY-SI1013R/X Datasheet
156Kb / 8P
   P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1013R VISHAY-SI1013R_08 Datasheet
94Kb / 6P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-81444-Rev. C, 23-Jun-08
SI1013R VISHAY-SI1013R_V01 Datasheet
156Kb / 8P
   P-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results


同様の説明 - SI1013R_17

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1305DL VISHAY-SI1305DL Datasheet
42Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 07-Apr-03
SI2311DS-T1-E3 VISHAY-SI2311DS-T1-E3 Datasheet
214Kb / 8P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-08
SI1407DL-T1 VISHAY-SI1407DL-T1 Datasheet
80Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 12-Jun-06
SI4465ADY VISHAY-SI4465ADY Datasheet
216Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Jan-07
SI6467BDQ VISHAY-SI6467BDQ_05 Datasheet
196Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 12-Dec-05
SI1307DL VISHAY-SI1307DL Datasheet
68Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 01-Nov-99
SI1407DL VISHAY-SI1407DL Datasheet
64Kb / 4P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 17-Jul-00
SI1305DL VISHAY-SI1305DL_08 Datasheet
109Kb / 5P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
S-51075-Rev. D, 13-Jun-05
logo
Leshan Radio Company
LSI1013XT1G LRC-LSI1013XT1G Datasheet
371Kb / 6P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI6467BDQ-T1-E3 VISHAY-SI6467BDQ-T1-E3 Datasheet
208Kb / 11P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 31-Mar-08
SI2315BDS VISHAY-SI2315BDS_V01 Datasheet
181Kb / 8P
   P-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results




Vishay Siliconix について


Vishay Siliconixは、パッシブ電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。
Vishay Siliconixは、パワーMOSFET、IGBT、およびその他のパワー半導体の設計、製造、およびマーケティングを専門としています。
同社は1962年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置いています。
Vishay Siliconixは、再生可能エネルギーシステム、産業機器、コンピューティングと通信、自動車電子機器など、さまざまなアプリケーション向けの電源ソリューションを提供しています。
同社の製品は、高効率、低消費電力、高い信頼性のために設計されており、高度な製造プロセスを使用して最先端の施設で製造されています。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたVishay Siliconixは、ニーズを満たすために顧客に最良の電力管理ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com