データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI1427EDH データシート (PDF) - Vishay Siliconix

SI1427EDH Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部品番号 SI1427EDH_17
ダウンロード  SI1427EDH ダウンロード

ファイルサイズ   269.5 Kbytes
ページ   12 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 P-Channel 20 V (D-S) MOSFET

SI1427EDH Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SI1427EDH Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部品番号 SI1427EDH_17
ダウンロード  SI1427EDH Click to download

ファイルサイズ   269.5 Kbytes
ページ   12 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 P-Channel 20 V (D-S) MOSFET

SI1427EDH データシート (HTML) - Vishay Siliconix

Back Button SI1427EDH_17 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1427EDH_17 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1427EDH_17 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1427EDH_17 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1427EDH_17 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1427EDH_17 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1427EDH_17 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1427EDH_17 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI1427EDH_17 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI1427EDH_17 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix Next Button 

SI1427EDH 製品詳細

• Halogen-free According to IEC 61249-2-21
Definition
• TrenchFET® Power MOSFET
• 100 % Rg Tested
• Typical ESD Performance 2000 V
• Built in ESD Protection with Zener Diode
• Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC




同様の部品番号 - SI1427EDH_17

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI1427EDH-T1-GE3 VBSEMI-SI1427EDH-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1427EDH-T1-GE3 VISHAY-SI1427EDH-T1-GE3 Datasheet
270Kb / 12P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
09-Jul-2021
SI1427EDH VISHAY-SI1427EDH_V01 Datasheet
270Kb / 12P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
09-Jul-2021
SI1427EDH VISHAY-SI1427EDH_V02 Datasheet
270Kb / 12P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results


同様の説明 - SI1427EDH_17

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI9400DY VISHAY-SI9400DY Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. K, 02-Mar-98
SI9424BDY VISHAY-SI9424BDY Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
SI8407DB VISHAY-SI8407DB Datasheet
69Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Jan-05
SI7401DN VISHAY-SI7401DN Datasheet
240Kb / 3P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-May-01
SI7403BDN VISHAY-SI7403BDN Datasheet
106Kb / 8P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 21-Mar-05
SIS407DN-T1-GE3 VISHAY-SIS407DN-T1-GE3 Datasheet
548Kb / 13P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
SI4477DY-T1-GE3 VISHAY-SI4477DY-T1-GE3 Datasheet
261Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-May-09
SIA431DJ VISHAY-SIA431DJ Datasheet
221Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-12
SI1077X VISHAY-SI1077X Datasheet
183Kb / 8P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Dec-12
SI5457DC VISHAY-SI5457DC Datasheet
244Kb / 11P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Sep-10
logo
Analog Power
AM4421P ANALOGPOWER-AM4421P Datasheet
423Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results




Vishay Siliconix について


Vishay Siliconixは、パッシブ電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。
Vishay Siliconixは、パワーMOSFET、IGBT、およびその他のパワー半導体の設計、製造、およびマーケティングを専門としています。
同社は1962年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置いています。
Vishay Siliconixは、再生可能エネルギーシステム、産業機器、コンピューティングと通信、自動車電子機器など、さまざまなアプリケーション向けの電源ソリューションを提供しています。
同社の製品は、高効率、低消費電力、高い信頼性のために設計されており、高度な製造プロセスを使用して最先端の施設で製造されています。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたVishay Siliconixは、ニーズを満たすために顧客に最良の電力管理ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com