データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SQM120N04-1M7L データシート (PDF) - Vishay Siliconix

SQM120N04-1M7L Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部品番号 SQM120N04-1M7L_17
ダウンロード  SQM120N04-1M7L ダウンロード

ファイルサイズ   178.9 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 MOSFET

SQM120N04-1M7L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SQM120N04-1M7L Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部品番号 SQM120N04-1M7L_17
ダウンロード  SQM120N04-1M7L Click to download

ファイルサイズ   178.9 Kbytes
ページ   10 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 MOSFET

SQM120N04-1M7L データシート (HTML) - Vishay Siliconix

SQM120N04-1M7L_17 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SQM120N04-1M7L_17 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SQM120N04-1M7L_17 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SQM120N04-1M7L_17 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SQM120N04-1M7L_17 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SQM120N04-1M7L_17 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SQM120N04-1M7L_17 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SQM120N04-1M7L_17 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SQM120N04-1M7L_17 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SQM120N04-1M7L_17 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix

SQM120N04-1M7L 製品詳細

• TrenchFET® Power MOSFET
• Package with Low Thermal Resistance
• 100 % Rg and UIS Tested
• AEC-Q101 Qualifiedd




同様の部品番号 - SQM120N04-1M7L_17

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SQM120N04-1M7L VISHAY-SQM120N04-1M7L_15 Datasheet
161Kb / 10P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. D, 30-Jul-12
More results


同様の説明 - SQM120N04-1M7L_17

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SQD50N04-3M5L VISHAY-SQD50N04-3M5L Datasheet
163Kb / 9P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. B, 20-Aug-12
SQS400EN VISHAY-SQS400EN Datasheet
563Kb / 13P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. D, 31-Oct-11
SQ2318AES VISHAY-SQ2318AES Datasheet
281Kb / 11P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 09-Dec-13
SQS484ENW VISHAY-SQS484ENW Datasheet
215Kb / 7P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 24-Oct-16
SQ3418EEV VISHAY-SQ3418EEV Datasheet
214Kb / 11P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. C, 07-Nov-11
SQM120N04-1M7 VISHAY-SQM120N04-1M7_15 Datasheet
163Kb / 10P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
SQM120N04-1M9 VISHAY-SQM120N04-1M9_15 Datasheet
164Kb / 10P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 09-Apr-12
SQM50N044M1 VISHAY-SQM50N044M1_15 Datasheet
167Kb / 10P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 26-Mar-12
SQJA38EP VISHAY-SQJA38EP Datasheet
287Kb / 9P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. B, 14-Jan-2019
SQJQ150E VISHAY-SQJQ150E Datasheet
284Kb / 10P
   Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 째C MOSFET
More results




Vishay Siliconix について


Vishay Siliconixは、パッシブ電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。
Vishay Siliconixは、パワーMOSFET、IGBT、およびその他のパワー半導体の設計、製造、およびマーケティングを専門としています。
同社は1962年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置いています。
Vishay Siliconixは、再生可能エネルギーシステム、産業機器、コンピューティングと通信、自動車電子機器など、さまざまなアプリケーション向けの電源ソリューションを提供しています。
同社の製品は、高効率、低消費電力、高い信頼性のために設計されており、高度な製造プロセスを使用して最先端の施設で製造されています。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたVishay Siliconixは、ニーズを満たすために顧客に最良の電力管理ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com