データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

3KP60C データシート (PDF) - SUNMATE electronic Co., LTD

3KP60C Datasheet PDF - SUNMATE electronic Co., LTD
部品番号 3KP60C
ダウンロード  3KP60C ダウンロード

ファイルサイズ   914.38 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
ホームページ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD
部品情報 AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE

3KP60C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
3KP60C Datasheet PDF - SUNMATE electronic Co., LTD

部品番号 3KP60C
ダウンロード  3KP60C Click to download

ファイルサイズ   914.38 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
ホームページ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD
部品情報 AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE

3KP60C データシート (HTML) - SUNMATE electronic Co., LTD

3KP60C Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD 3KP60C Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD 3KP60C Datasheet HTML 3Page - SUNMATE electronic Co., LTD 3KP60C Datasheet HTML 4Page - SUNMATE electronic Co., LTD 3KP60C Datasheet HTML 5Page - SUNMATE electronic Co., LTD

3KP60C 製品詳細

VOLTAGE RANGE: 5.0 - 19 0 V POWER: 3000Watts

Features
● Uni- and Bi-Directional Versions Available
● Excellent Clamping Capability
● Fast Response Time
● Plastic Case Material has UL Flammability
   Classification Rating 94V-O




同様の部品番号 - 3KP60C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
3KP60C PANJIT-3KP60C Datasheet
173Kb / 6P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 TO 170 Volts 3000 Watt Peak Pulse Power)
logo
Surge Components
3KP60C SURGE-3KP60C Datasheet
206Kb / 4P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0 to 170 Volts?
logo
Won-Top Electronics
3KP60C WTE-3KP60C Datasheet
68Kb / 5P
   3000W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Formosa MS
3KP60C FORMOSA-3KP60C Datasheet
69Kb / 4P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 3000 Watt Peak Power VOLTAGE - 5.0 to 220 Volts
logo
Won-Top Electronics
3KP60C WTE-3KP60C Datasheet
82Kb / 6P
   3000W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


同様の説明 - 3KP60C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SUNMATE electronic Co.,...
3KE5.0A SUNMATE-3KE5.0A Datasheet
643Kb / 3P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPESSOR DIODE
5KP190A SUNMATE-5KP190A Datasheet
800Kb / 5P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
P4KE6.8A SUNMATE-P4KE6.8A_V01 Datasheet
1Mb / 4P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
1.5KE440A SUNMATE-1.5KE440A Datasheet
662Kb / 5P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESS DIODE
1N6302 SUNMATE-1N6302 Datasheet
745Kb / 4P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
5KP5.0A SUNMATE-5KP5.0A_15 Datasheet
940Kb / 5P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
1N6267 SUNMATE-1N6267_15 Datasheet
745Kb / 4P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
1N6302A SUNMATE-1N6302A Datasheet
745Kb / 4P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
30KPA28A SUNMATE-30KPA28A Datasheet
524Kb / 3P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
BZW50-5.0 SUNMATE-BZW50-5.0 Datasheet
507Kb / 3P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com