データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SAR554PFRA データシート (PDF) - Rohm

2SAR554PFRA Datasheet PDF - Rohm
部品番号 2SAR554PFRA
ダウンロード  2SAR554PFRA ダウンロード

ファイルサイズ   1516.31 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 Middle Power Transistor (-80V / -1.5A)

2SAR554PFRA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
2SAR554PFRA Datasheet PDF - Rohm

部品番号 2SAR554PFRA
ダウンロード  2SAR554PFRA Click to download

ファイルサイズ   1516.31 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 Middle Power Transistor (-80V / -1.5A)

2SAR554PFRA データシート (HTML) - Rohm

2SAR554PFRA Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR554PFRA Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR554PFRA Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR554PFRA Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR554PFRA Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SAR554PFRA Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SAR554PFRA Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SAR554PFRA Datasheet HTML 8Page - Rohm



同様の部品番号 - 2SAR554PFRA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SAR554P ROHM-2SAR554P Datasheet
244Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-80V / -1.5A)
2SAR554P5 ROHM-2SAR554P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Middle Power Transistors (-80V / -1.5V)
2SAR554PHZG ROHM-2SAR554PHZG Datasheet
1Mb / 9P
   Middle Power Transistor (-80V / -1.5A)
20181011 - Rev.001
2SAR554P ROHM-2SAR554P_09 Datasheet
244Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-80V / -1.5A)
More results


同様の説明 - 2SAR554PFRA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SCR554PFRA ROHM-2SCR554PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (80V / 1.5A)
2SAR554PHZG ROHM-2SAR554PHZG Datasheet
1Mb / 9P
   Middle Power Transistor (-80V / -1.5A)
20181011 - Rev.001
2SCR554P5 ROHM-2SCR554P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Middle Power Transistors (80V / 1.5A)
2SAR514PFRA ROHM-2SAR514PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (-80V / -0.7A)
2SCR514PHZG ROHM-2SCR514PHZG Datasheet
1Mb / 9P
   Middle Power Transistor (80V / 0.7A)
20181012 - Rev.001
2SAR544PFRA ROHM-2SAR544PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (-80V / -2.5A)
2SCR544PFRA ROHM-2SCR544PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (80V / 2.5A)
2SCR514PFRA ROHM-2SCR514PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (80V / 0.7A)
2SCR375P5 ROHM-2SCR375P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Middle Power Transistor(120V/1.5A)
2SCR564F3 ROHM-2SCR564F3 Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 4A 80V Middle Power Transistor
More results




Rohm について


ROHM Semiconductorは、1958年に設立された日本の半導体会社です。

同社は、電力管理、電力装置、アナログおよび混合シグナル統合回路など、幅広い製品の設計と製造を専門としています。

ROHMの製品は、家電、自動車、産業、通信などのさまざまなアプリケーションで使用されています。

同社は、省エネ技術と低電力設計の専門知識に焦点を当てていることで知られています。

ROHMは20か国以上で事業を展開しており、世界最大の半導体企業の1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com