データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SAR572D3 データシート (PDF) - Rohm

2SAR572D3 Datasheet PDF - Rohm
部品番号 2SAR572D3
ダウンロード  2SAR572D3 ダウンロード

ファイルサイズ   1709.04 Kbytes
ページ   11 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 PNP -5.0A -30V Power Transistor

2SAR572D3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
2SAR572D3 Datasheet PDF - Rohm

部品番号 2SAR572D3
ダウンロード  2SAR572D3 Click to download

ファイルサイズ   1709.04 Kbytes
ページ   11 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 PNP -5.0A -30V Power Transistor

2SAR572D3 データシート (HTML) - Rohm

Back Button 2SAR572D3 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR572D3 Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR572D3 Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR572D3 Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR572D3 Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SAR572D3 Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SAR572D3 Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SAR572D3 Datasheet HTML 8Page - Rohm 2SAR572D3 Datasheet HTML 9Page - Rohm 2SAR572D3 Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 



同様の部品番号 - 2SAR572D3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SAR572D3FRA ROHM-2SAR572D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -5.0A -30V Power Transistor
More results


同様の説明 - 2SAR572D3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SAR572D3FRA ROHM-2SAR572D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -5.0A -30V Power Transistor
2SAR572D ROHM-2SAR572D Datasheet
808Kb / 7P
   PNP -5.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR542P ROHM-2SAR542P Datasheet
769Kb / 8P
   PNP -5.0A -30V Middle Power Transistor
2SCR572D3FRA ROHM-2SCR572D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   NPN 5.0A 30V Power Transistor
2SCR572D3 ROHM-2SCR572D3 Datasheet
1Mb / 11P
   NPN 5.0A 30V Power Transistor
2SCR572D ROHM-2SCR572D Datasheet
795Kb / 7P
   NPN 5.0A 30V Middle Power Transistor
2SCR542PFRA ROHM-2SCR542PFRA Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 5.0A 30V Middle Power Transistor
2SCR572DFHG ROHM-2SCR572DFHG Datasheet
1Mb / 8P
   NPN 5.0A 30V Middle Power Transistor
20161012 - Rev.004
2SAR586D3 ROHM-2SAR586D3 Datasheet
1Mb / 11P
   PNP -5.0A -80V Power Transistor
2SAR586D3FRA ROHM-2SAR586D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -5.0A -80V Power Transistor
More results




Rohm について


ROHM Semiconductorは、1958年に設立された日本の半導体会社です。

同社は、電力管理、電力装置、アナログおよび混合シグナル統合回路など、幅広い製品の設計と製造を専門としています。

ROHMの製品は、家電、自動車、産業、通信などのさまざまなアプリケーションで使用されています。

同社は、省エネ技術と低電力設計の専門知識に焦点を当てていることで知られています。

ROHMは20か国以上で事業を展開しており、世界最大の半導体企業の1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com