データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SCR514PFRA データシート (PDF) - Rohm

2SCR514PFRA Datasheet PDF - Rohm
部品番号 2SCR514PFRA
ダウンロード  2SCR514PFRA ダウンロード

ファイルサイズ   1488.17 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 Middle Power Transistor (80V / 0.7A)

2SCR514PFRA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
2SCR514PFRA Datasheet PDF - Rohm

部品番号 2SCR514PFRA
ダウンロード  2SCR514PFRA Click to download

ファイルサイズ   1488.17 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
部品情報 Middle Power Transistor (80V / 0.7A)

2SCR514PFRA データシート (HTML) - Rohm

2SCR514PFRA Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SCR514PFRA Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SCR514PFRA Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SCR514PFRA Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SCR514PFRA Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SCR514PFRA Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SCR514PFRA Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SCR514PFRA Datasheet HTML 8Page - Rohm



同様の部品番号 - 2SCR514PFRA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SCR514P ROHM-2SCR514P Datasheet
242Kb / 5P
   Midium Power Transistors (80V / 700mA)
2SCR514P5 ROHM-2SCR514P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Middle Power Transistors (80V / 700mA)
2SCR514PHZG ROHM-2SCR514PHZG Datasheet
1Mb / 9P
   Middle Power Transistor (80V / 0.7A)
20181012 - Rev.001
2SCR514P ROHM-2SCR514P_09 Datasheet
242Kb / 5P
   Midium Power Transistors (80V / 700mA)
2SCR514P ROHM-2SCR514P_10 Datasheet
347Kb / 6P
   Midium Power Transistors (80V / 0.7A)
More results


同様の説明 - 2SCR514PFRA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SAR514PFRA ROHM-2SAR514PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (-80V / -0.7A)
2SCR514PHZG ROHM-2SCR514PHZG Datasheet
1Mb / 9P
   Middle Power Transistor (80V / 0.7A)
20181012 - Rev.001
2SCR514RHZG ROHM-2SCR514RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 0.7A 80V Middle Power Transistor
20190314 - Rev.001
2SAR514R ROHM-2SAR514R_15 Datasheet
1Mb / 8P
   PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor
2SAR514RHZG ROHM-2SAR514RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor
20190325 - Rev.001
2SAR514P ROHM-2SAR514P_13 Datasheet
431Kb / 8P
   PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor
2SCR372PFRA ROHM-2SCR372PFRA Datasheet
972Kb / 9P
   Middle Power Transistor(120V/0.7A)
20190527 - Rev.002
2SD1767 ROHM-2SD1767 Datasheet
71Kb / 3P
   Medium power transistor (80V, 0.7A)
2SB1189 ROHM-2SB1189_10 Datasheet
141Kb / 3P
   Medium power transistor(-80V, -0.7A)
logo
List of Unclassifed Man...
2SB889F ETC1-2SB889F Datasheet
38Kb / 1P
   MEDIUM POWER TRANSISTOR(-80V, -0.7A)
More results




Rohm について


ROHM Semiconductorは、1958年に設立された日本の半導体会社です。

同社は、電力管理、電力装置、アナログおよび混合シグナル統合回路など、幅広い製品の設計と製造を専門としています。

ROHMの製品は、家電、自動車、産業、通信などのさまざまなアプリケーションで使用されています。

同社は、省エネ技術と低電力設計の専門知識に焦点を当てていることで知られています。

ROHMは20か国以上で事業を展開しており、世界最大の半導体企業の1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com