データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC10EP16TDT データシート (PDF) - ON Semiconductor

MC10EP16TDT Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 MC10EP16TDT
ダウンロード  MC10EP16TDT ダウンロード

ファイルサイズ   75.66 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 3.3V / 5V ECL Differential Receiver/Driver with Internal Termination

MC10EP16TDT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC10EP16TDT Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 MC10EP16TDT
ダウンロード  MC10EP16TDT Click to download

ファイルサイズ   75.66 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 3.3V / 5V ECL Differential Receiver/Driver with Internal Termination

MC10EP16TDT データシート (HTML) - ON Semiconductor

MC10EP16TDT Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10EP16TDT Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10EP16TDT Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10EP16TDT Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10EP16TDT Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10EP16TDT Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10EP16TDT Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10EP16TDT Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor

MC10EP16TDT 製品詳細

Description

The EP16T is a world−class differential receiver/driver. The device is functionally equivalent to the EP16 with internal termination resistors. A 50  resistor is connected from the D input to the VT pin and from the D input to the VT pin. Tie the VT and VT pins to VTT supply (VCC − 2 V) for parallel termination or connect VT and VT pins for 100  input series termination. Special considerations are required for differential inputs under No Signal conditions to prevent instability.

The 100 Series contains temperature compensation.



Features

• 220 ps Typical Propagation Delay

• Maximum Frequency > 3 GHz Typical

• PECL Mode Operating Range: VCC = 3.0 V to 5.5 V with VEE = 0 V

• NECL Mode Operating Range: VCC = 0 V with VEE = −3.0 V to −5.5 V

• Internal 50  Termination Resistors

• Pb−Free Packages are Available




同様の部品番号 - MC10EP16TDT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10EP16TDT ONSEMI-MC10EP16TDT Datasheet
164Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Differential Receiver/Driver with Internal Termination
December, 2006 ??Rev. 5
MC10EP16TDTG ONSEMI-MC10EP16TDTG Datasheet
164Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Differential Receiver/Driver with Internal Termination
December, 2006 ??Rev. 5
MC10EP16TDTG ONSEMI-MC10EP16TDTG Datasheet
191Kb / 11P
   ECL Differential Receiver/Driver
July, 2016 ??Rev. 7
MC10EP16TDTR2 ONSEMI-MC10EP16TDTR2 Datasheet
164Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Differential Receiver/Driver with Internal Termination
December, 2006 ??Rev. 5
MC10EP16TDTR2G ONSEMI-MC10EP16TDTR2G Datasheet
164Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Differential Receiver/Driver with Internal Termination
December, 2006 ??Rev. 5
More results


同様の説明 - MC10EP16TDT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10EP16T ONSEMI-MC10EP16T_06 Datasheet
164Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Differential Receiver/Driver with Internal Termination
December, 2006 ??Rev. 5
MC100EP16VT ONSEMI-MC100EP16VT Datasheet
171Kb / 12P
   3.3V / 5V ECL Differential Receiver/Driver with Variable Output Swing and Internal Input Termination
December, 2006 ??Rev. 3
MC10EP16 ONSEMI-MC10EP16_06 Datasheet
165Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Differential Receiver/Driver
December, 2006 ??Rev. 5
MC100EP52 ONSEMI-MC100EP52 Datasheet
83Kb / 10P
   3.3V / 5V ECL Differential Receiver/Driver with Internal Termination Data and Clock D Flip-Flop
June, 2004 ??Rev. 3
MC10EP17 ONSEMI-MC10EP17_06 Datasheet
179Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Quad Differential Driver/Receiver
December, 2006 ??Rev. 7
MC10EP17 ONSEMI-MC10EP17 Datasheet
83Kb / 8P
   3.3V / 5V ECL Quad Differential Driver/Receiver
September, 2002 ??Rev. 4
logo
Micrel Semiconductor
SY100EP16V MICREL-SY100EP16V Datasheet
514Kb / 12P
   3.3V/5V Precision ECL Differential Receiver/Driver
logo
ON Semiconductor
MC10EP16VA ONSEMI-MC10EP16VA_06 Datasheet
167Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Differential Receiver/Driver with High Gain
December, 2006 ??Rev. 8
MC10EP16VA ONSEMI-MC10EP16VA Datasheet
77Kb / 8P
   3.3V / 5VECL Differential Receiver/Driver with High Gain
September, 2002 ??Rev. 4
MC100EP16F ONSEMI-MC100EP16F Datasheet
150Kb / 10P
   3.3V / 5V ECL Differential Receiver/Driver With Reduced Output Swing
December, 2006 ??Rev. 4
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com