データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CRIMPFOX-LC-INC-6 データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

CRIMPFOX-LC-INC-6 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 CRIMPFOX-LC-INC-6
ダウンロード  CRIMPFOX-LC-INC-6 ダウンロード

ファイルサイズ   89.79 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 Crimp insert for insulated cable lugs and connectors, with locator, 0.5 -6.0 mm짼

CRIMPFOX-LC-INC-6 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CRIMPFOX-LC-INC-6 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 CRIMPFOX-LC-INC-6
ダウンロード  CRIMPFOX-LC-INC-6 Click to download

ファイルサイズ   89.79 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 Crimp insert for insulated cable lugs and connectors, with locator, 0.5 -6.0 mm짼

CRIMPFOX-LC-INC-6 データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT




同様の部品番号 - CRIMPFOX-LC-INC-6

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
CRIMPFOX-LC-AI-25 PHOENIX-CRIMPFOX-LC-AI-25 Datasheet
92Kb / 3P
   Crimp insert, for ferrules, application area: 10 - 25 mm짼, square crimp form
CRIMPFOX-LC-AI-50 PHOENIX-CRIMPFOX-LC-AI-50 Datasheet
92Kb / 3P
   Crimp insert, for ferrules, 35, 50 mm짼
CRIMPFOX-LC-AI-6 PHOENIX-CRIMPFOX-LC-AI-6 Datasheet
50Kb / 2P
   Crimp insert, for ferrules, 0.25, - 6.0 mm짼
CRIMPFOX-LC-UC-1 PHOENIX-CRIMPFOX-LC-UC-1 Datasheet
51Kb / 2P
   Crimp insert, for non-insulated slip-on connection sleeves, 2.8 - 4.8 mm (corresponds to 0.1 - 1.5 mm짼)
CRIMPFOX-LC-UC-6 PHOENIX-CRIMPFOX-LC-UC-6 Datasheet
51Kb / 2P
   Crimp insert, for non-insulated slip-on connection sleeves, 4.8 - 9.5 mm (corresponds to 0.5 - 6.0 mm짼)
More results


同様の説明 - CRIMPFOX-LC-INC-6

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
CRIMPFOX-LC-AI-6 PHOENIX-CRIMPFOX-LC-AI-6 Datasheet
50Kb / 2P
   Crimp insert, for ferrules, 0.25, - 6.0 mm짼
CRIMPFOX-LC-UR-10 PHOENIX-CRIMPFOX-LC-UR-10 Datasheet
51Kb / 2P
   Crimp insert for tube lugs, 4.0 - 10.0 mm짼
CRIMPFOX-LC-UR-2 PHOENIX-CRIMPFOX-LC-UR-2 Datasheet
51Kb / 2P
   Crimp insert for tube lugs, 0.75 - 2.5 mm짼
CRIMPFOX-RC-6-M PHOENIX-CRIMPFOX-RC-6-M Datasheet
48Kb / 2P
   Crimping pliers, for uninsulated cable lugs, 0.5 - 6 mm짼, indent crimp
CRIMPFOX-RC-6 PHOENIX-CRIMPFOX-RC-6 Datasheet
48Kb / 2P
   Crimping pliers, for uninsulated cable lugs, 0.5 - 6 mm짼, indent crimp
CRIMPFOX-LC-UC-6 PHOENIX-CRIMPFOX-LC-UC-6 Datasheet
51Kb / 2P
   Crimp insert, for non-insulated slip-on connection sleeves, 4.8 - 9.5 mm (corresponds to 0.5 - 6.0 mm짼)
CRIMPFOX-HS-6 PHOENIX-CRIMPFOX-HS-6 Datasheet
49Kb / 3P
   Crimping pliers, for fully insulated shrink connectors, 0.5 - 6.0 mm짼 (red, blue, yellow), oval crimp, asymmetrical
CRIMPFOX-INC-6 PHOENIX-CRIMPFOX-INC-6 Datasheet
95Kb / 3P
   Crimping pliers for insulated cable lugs and connectors
CF-500COV-RC-10 PHOENIX-CF-500COV-RC-10 Datasheet
42Kb / 2P
   Protective cover for crimping machine CF 500, for uninsulated cable lugs 0.5 - 10 mm짼 (RC 10) and tubing lugs 4 - 10 mm짼 (RCT 10-...)
CRIMPFOX-C50-RC-25 PHOENIX-CRIMPFOX-C50-RC-25 Datasheet
47Kb / 2P
   Die (lower part), for CRIMPFOX-C50, for non-insulated cable lugs (DIN 46228) 25 mm짼, trapeze crimp
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com