データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1203259 データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

1203259 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 1203259
ダウンロード  1203259 ダウンロード

ファイルサイズ   47.57 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 These crimping pliers are pneumatic tools for ferrules with a cross section range of 0.25 to 10 mm짼

1203259 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1203259 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 1203259
ダウンロード  1203259 Click to download

ファイルサイズ   47.57 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 These crimping pliers are pneumatic tools for ferrules with a cross section range of 0.25 to 10 mm짼

1203259 データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT

1203259 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1203259 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT



同様の部品番号 - 1203259

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Aries Electronics, Inc.
12032 ARIES-12032 Datasheet
558Kb / 1P
   DIP Headers with Coined Contacts
logo
Heyco.
12032 HEYCO-12032 Datasheet
114Kb / 1P
   Cable Holders - Snap Rivet Mount
logo
PHOENIX CONTACT
1203233 PHOENIX-1203233 Datasheet
99Kb / 3P
   CRIMPFOX ZA 3-1
1203262 PHOENIX-1203262 Datasheet
47Kb / 2P
   These crimping pliers have been specially developed for pre-assembling conductors
1203288 PHOENIX-1203288 Datasheet
75Kb / 2P
   CRIMPFOX ZA 5
More results


同様の説明 - 1203259

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
CRIMPFOX-16-S PHOENIX-CRIMPFOX-16-S Datasheet
46Kb / 2P
   Crimping pliers for ferrules up to 16 mm짼
1212630 PHOENIX-1212630 Datasheet
71Kb / 5P
   Pneumatic crimping pliers, for ferrules according to DIN 46228-1: 1992-08 and DIN 46228-4: 1990-09, for conductor cross section 0.25 - 4 mm짼, trapezoid crimping, lateral entry
WIREFOX-10-VDE PHOENIX-WIREFOX-10-VDE Datasheet
49Kb / 2P
   Stripping pliers, for stripping conductors with a cross section of up to 10 mm짼, VDE-tested
WIREFOX-10-VDE-DB PHOENIX-WIREFOX-10-VDE-DB Datasheet
53Kb / 2P
   Stripping pliers, for stripping conductors with a cross section of up to 10 mm짼, VDE-tested, type of packaging: with holder for sales display (backcard)
CRIMPFOX-6 PHOENIX-CRIMPFOX-6 Datasheet
69Kb / 4P
   Comprehensive range of crimping pliers
CRIMPFOX-6T PHOENIX-CRIMPFOX-6T Datasheet
63Kb / 3P
   Comprehensive range of crimping pliers
CRIMPFOX-4-ED-6 PHOENIX-CRIMPFOX-4-ED-6 Datasheet
47Kb / 2P
   Crimping pliers, for CK 4.0... contacts, for conductor cross sections 1.5 - 2.5 mm짼
RC-Z2514 PHOENIX-RC-Z2514 Datasheet
51Kb / 1P
   Crimping pliers for turned RC crimp contacts 횠 1 mm / 횠 1.5 mm / 횠 2 mm, litz wire cross section of 0.08 mm짼 2.5 mm짼
CRIMPFOX-LC-AI-6 PHOENIX-CRIMPFOX-LC-AI-6 Datasheet
50Kb / 2P
   Crimp insert, for ferrules, 0.25, - 6.0 mm짼
CF-500COV-AI-6 PHOENIX-CF-500COV-AI-6 Datasheet
43Kb / 2P
   Protective cover for crimping machine CF 500, for ferrules 0.25 - 6 mm짼 (AI 6...)
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com