データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2766850 データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

2766850 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 2766850
ダウンロード  2766850 ダウンロード
ファイルサイズ   174.88 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 Pulse expansion module, input: 24 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA, supply: 20 - 30 V DC

2766850 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
2766850 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 2766850
ダウンロード  2766850 Click to download

ファイルサイズ   174.88 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 Pulse expansion module, input: 24 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA, supply: 20 - 30 V DC

2766850 データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT




同様の部品番号 - 2766850

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
2766834 PHOENIX-2766834 Datasheet
50Kb / 2P
Electronic housing - UEG-EU-BE SO24 GN 6021
11/05/2018
More results


同様の説明 - 2766850

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
DEK-OE-24DC PHOENIX-DEK-OE-24DC Datasheet
113Kb / 4P
Input optocoupler terminal block, input: 24 V DC, output: 3-48 V DC/100 mA, terminal width 6.2 mm
logo
Texas Instruments
PT4582 TI-PT4582 Datasheet
181Kb / 9P
30-W 24/48-V Input Isolated DC/DC Converter
logo
PHOENIX CONTACT
DEK-OE-5DC PHOENIX-DEK-OE-5DC Datasheet
104Kb / 4P
Input soptocoupler terminal block, input: 5 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA, terminal width 6.2 mm
logo
Schneider Electric
140CPS21400 SCHNEIDER-140CPS21400 Datasheet
119Kb / 4P
power supply module Modicon Quantum - 24 V DC 20..30 V - summable
Apr 12, 2022
140CPS21100 SCHNEIDER-140CPS21100 Datasheet
117Kb / 4P
power supply module Modicon Quantum - 24 V DC 20..30 V - standalone
Apr 12, 2022
140CPS22400 SCHNEIDER-140CPS22400 Datasheet
119Kb / 4P
power supply module Modicon Quantum - 24 V DC 20..30 V - redundant
Apr 11, 2022
logo
Texas Instruments
PTB78560A TI-PTB78560A Datasheet
975Kb / 29P
30-W, 24-V/48-V INPUT DC/DC CONVERTERS WITH AUTO-TRACK SEQUENCING
PTB78560A TI-PTB78560A_15 Datasheet
592Kb / 27P
30-W, 24-V/48-V INPUT DC/DC CONVERTERS WITH AUTO-TRACK??SEQUENCING
logo
Schneider Electric
BMXCPS4022 SCHNEIDER-BMXCPS4022 Datasheet
114Kb / 3P
redundant power supply module X80 - 24..48 V DC
Apr 18, 2022
logo
Bel Fuse Inc.
0RHB-C5T BEL-0RHB-C5T Datasheet
255Kb / 6P
ISOLATED DC/DC CONVERTERS 48 V Input 3.3 V/50 A, 5.0 V/30 A Output
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com