データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC10E411 データシート (PDF) - ON Semiconductor

MC10E411 Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 MC10E411
ダウンロード  MC10E411 ダウンロード

ファイルサイズ   127.93 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 1:9 DIFFERENTIAL ECL/PECL RAMBUS CLOCK BUFFER

MC10E411 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC10E411 Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 MC10E411
ダウンロード  MC10E411 Click to download

ファイルサイズ   127.93 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 1:9 DIFFERENTIAL ECL/PECL RAMBUS CLOCK BUFFER

MC10E411 データシート (HTML) - ON Semiconductor

MC10E411 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10E411 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10E411 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10E411 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10E411 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10E411 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor

MC10E411 製品詳細

Description
The MC10E411 is a low skew 1-to-9 differential driver, designed with clock distribution in mind. The MC10E411’s function and performance are similar to the popular MC10E111, with the added feature of 1.2 V output swings.

Features
• 200 ps Part-to-Part Skew
• 50 ps Output-to-Output Skew
• Differential Design
• VBB Output
• Voltage Compensated Outputs
• PECL Mode Operating Range: VCC = 4.5 V to 5.5 V with VEE = 0 V
• NECL Mode Operating Range: VCC = 0 V with VEE = −4.5 V to −5.5 V
• Internal Input 50 kΩ Pulldown Resistors
• ESD Protection: Human Body Model; > 2 kV, Machine Model; > 200 V
• Meets or Exceeds JEDEC Spec EIA/JESD78 IC Latchup Test
• Moisture Sensitivity Level: Pb = 1; Pb−Free = 3
    For Additional Information, see Application Note AND8003/D
• Flammability Rating: UL 94 V−0 @ 1.125 in, Oxygen Index: 28 to 34
• Transistor Count = 180 devices
• Pb−Free Packages are Available*




同様の部品番号 - MC10E411

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10E411 ONSEMI-MC10E411 Datasheet
127Kb / 8P
   5V ECL 1:9 Differential PECL/NECL RAMBus Clock Buffer
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E411FN ONSEMI-MC10E411FN Datasheet
127Kb / 8P
   5V ECL 1:9 Differential PECL/NECL RAMBus Clock Buffer
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E411FNG ONSEMI-MC10E411FNG Datasheet
127Kb / 8P
   5V ECL 1:9 Differential PECL/NECL RAMBus Clock Buffer
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E411FNR2 ONSEMI-MC10E411FNR2 Datasheet
127Kb / 8P
   5V ECL 1:9 Differential PECL/NECL RAMBus Clock Buffer
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E411FNR2G ONSEMI-MC10E411FNR2G Datasheet
127Kb / 8P
   5V ECL 1:9 Differential PECL/NECL RAMBus Clock Buffer
November, 2006 ??Rev. 8
More results


同様の説明 - MC10E411

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10E411 ONSEMI-MC10E411_06 Datasheet
127Kb / 8P
   5V ECL 1:9 Differential PECL/NECL RAMBus Clock Buffer
November, 2006 ??Rev. 8
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ10E111 AZM-AZ10E111 Datasheet
91Kb / 6P
   ECL/PECL 1:9 Differential Clock Driver
AZ10LVE111 AZM-AZ10LVE111 Datasheet
84Kb / 6P
   ECL/PECL 1:9 Differential Clock Driver
AZ10LVE111E AZM-AZ10LVE111E Datasheet
103Kb / 6P
   ECL/PECL 1:9 Differential Clock Driver with Enable
logo
Motorola, Inc
MC100LVE111 MOTOROLA-MC100LVE111 Datasheet
88Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE 1:9 DIFFERENTIAL ECL/PECL CLOCK DRIVER
logo
Semtech Corporation
SK10LVE111 SEMTECH-SK10LVE111 Datasheet
150Kb / 6P
   Low Voltage 1:9 Differential ECL/ PECL Clock Driver
logo
ON Semiconductor
MC100LVE111 ONSEMI-MC100LVE111 Datasheet
64Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1:9 DIFFERENTIAL ECL/PECL CLOCK DRIVER
April, 2002 ??Rev. 5
logo
Arizona Microtek, Inc
AZ10EL11 AZM-AZ10EL11 Datasheet
76Kb / 6P
   ECL/PECL 1:2 Differential Fanout Buffer
AZ10LVEL11 AZM-AZ10LVEL11 Datasheet
88Kb / 7P
   ECL/PECL 1:2 Differential Fanout Buffer
logo
List of Unclassifed Man...
AZ10EL11 ETC-AZ10EL11 Datasheet
137Kb / 6P
   ECL/PECL 1:2 Differential Fanout Buffer
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com