データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

M5M5256DVP-85VXL-I データシート (PDF) - Mitsubishi Electric Semiconductor

M5M5256DVP-85VXL-I Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor
部品番号 M5M5256DVP-85VXL-I
ダウンロード  M5M5256DVP-85VXL-I ダウンロード

ファイルサイズ   43.85 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
ホームページ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
部品情報 262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM

M5M5256DVP-85VXL-I Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
M5M5256DVP-85VXL-I Datasheet PDF - Mitsubishi Electric Semiconductor

部品番号 M5M5256DVP-85VXL-I
ダウンロード  M5M5256DVP-85VXL-I Click to download

ファイルサイズ   43.85 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  MITSUBISHI [Mitsubishi Electric Semiconductor]
ホームページ  http://www.mitsubishichips.com
Logo MITSUBISHI - Mitsubishi Electric Semiconductor
部品情報 262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM

M5M5256DVP-85VXL-I データシート (HTML) - Mitsubishi Electric Semiconductor

M5M5256DVP-85VXL-I Datasheet HTML 1Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M5M5256DVP-85VXL-I Datasheet HTML 2Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M5M5256DVP-85VXL-I Datasheet HTML 3Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M5M5256DVP-85VXL-I Datasheet HTML 4Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M5M5256DVP-85VXL-I Datasheet HTML 5Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M5M5256DVP-85VXL-I Datasheet HTML 6Page - Mitsubishi Electric Semiconductor M5M5256DVP-85VXL-I Datasheet HTML 7Page - Mitsubishi Electric Semiconductor

M5M5256DVP-85VXL-I 製品詳細

DESCRIPTION
The M5M5256DFP,VP,RV is 262,144-bit CMOS static RAMs organized as 32,768-words by 8-bits which is fabricated using high-performance 3 polysilicon CMOS technology. The use of resistive load NMOS cells and CMOS periphery results in a high density and low power static RAM. Stand-by current is small enough for battery back-up application. It is ideal for the memory systems which require simple interface.
Especially the M5M5256DVP,RV are packaged in a 28-pin thin small outline package.Two types of devices are available, M5M5256DVP(normal lead bend type package), M5M5256DRV(reverse lead bend type package). Using both types of devices, it becomes very easy to design a printed circuit board.

FEATURES
• Single +3.3±0.3V power supply
• No clocks, no refresh
• Data-Hold on +2.0V power supply
• Directly TTL compatible : all inputs and outputs
• Three-state outputs : OR-tie capability
• /OE prevents data contention in the I/O bus
• Common Data I/O
• Battery backup capability
• Low stand-by current··········0.05µA(typ.)

APPLICATION
   Small capacity memory units




同様の部品番号 - M5M5256DVP-85VXL-I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M5M5256DVP-85VXL-W MITSUBISHI-M5M5256DVP-85VXL-W Datasheet
47Kb / 7P
   262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM
More results


同様の説明 - M5M5256DVP-85VXL-I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M5M5256CFP-12VLL MITSUBISHI-M5M5256CFP-12VLL Datasheet
472Kb / 7P
   262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM?
M5M5256CP-85LL MITSUBISHI-M5M5256CP-85LL Datasheet
451Kb / 7P
   262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM???
M5M5278DP MITSUBISHI-M5M5278DP Datasheet
335Kb / 6P
   262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM
logo
Renesas Technology Corp
M5M5256DFP-70LL RENESAS-M5M5256DFP-70LL Datasheet
160Kb / 8P
   262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M5M5256DP-45LL MITSUBISHI-M5M5256DP-45LL Datasheet
63Kb / 7P
   262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM
M5M5256DP-45LL-1 MITSUBISHI-M5M5256DP-45LL-1 Datasheet
44Kb / 7P
   262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM
M5M5256DFP-10VLL-I MITSUBISHI-M5M5256DFP-10VLL-I Datasheet
44Kb / 7P
   262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM
M5M5256DFP-70VLL MITSUBISHI-M5M5256DFP-70VLL Datasheet
62Kb / 7P
   262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM
logo
Renesas Technology Corp
M5M5256DFP RENESAS-M5M5256DFP Datasheet
165Kb / 8P
   262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M5M5256DFP-70VLL-W MITSUBISHI-M5M5256DFP-70VLL-W Datasheet
47Kb / 7P
   262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM
M5M5256DFP-10VLL MITSUBISHI-M5M5256DFP-10VLL Datasheet
63Kb / 7P
   262144-BIT (32768-WORD BY 8-BIT) CMOS STATIC RAM
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com