データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC10H104 データシート (PDF) - ON Semiconductor

MC10H104 Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 MC10H104
ダウンロード  MC10H104 ダウンロード

ファイルサイズ   94.64 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Quad 2-Input AND Gate

MC10H104 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC10H104 Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 MC10H104
ダウンロード  MC10H104 Click to download

ファイルサイズ   94.64 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Quad 2-Input AND Gate

MC10H104 データシート (HTML) - ON Semiconductor

MC10H104 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H104 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H104 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor

MC10H104 製品詳細

Description

The MC10H104 is a quad 2−input AND gate. One of the gates has both AND/NAND outputs available. This MECL 10H™part is a functional/pinout duplication of the standard MECL 10K™family

part, with 100% improvement in propagation delay, and no increase in power−supply current.



Features

•Propagation Delay, 1.0 ns Typical

•Power Dissipation 25 mW/Gate (same as MECL 10K)

•Improved Noise Margin 150 mV (Over Operating Voltage and Temperature Range)

•Voltage Compensated

•MECL 10K Compatible

•Pb−Free Packages are Available*




同様の部品番号 - MC10H104

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10H104 ONSEMI-MC10H104 Datasheet
150Kb / 6P
   Quad 2?묲nput AND Gate
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H104 ONSEMI-MC10H104 Datasheet
139Kb / 5P
   Quad 2?륤nput AND Gate
August, 2016 ??Rev. 9
MC10H104FN ONSEMI-MC10H104FN Datasheet
150Kb / 6P
   Quad 2?묲nput AND Gate
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H104FNG ONSEMI-MC10H104FNG Datasheet
150Kb / 6P
   Quad 2?묲nput AND Gate
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H104FNG ONSEMI-MC10H104FNG Datasheet
139Kb / 5P
   Quad 2?륤nput AND Gate
August, 2016 ??Rev. 9
More results


同様の説明 - MC10H104

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC08F TOSHIBA-TC74VHC08F Datasheet
204Kb / 5P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
logo
Fairchild Semiconductor
74F08 FAIRCHILD-74F08_00 Datasheet
64Kb / 5P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
Integral Corp.
IN74HC08 INTEGRAL-IN74HC08 Datasheet
74Kb / 4P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
Motorola, Inc
SN54LS09 MOTOROLA-SN54LS09 Datasheet
44Kb / 2P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
logo
National Semiconductor ...
54F08DM NSC-54F08DM Datasheet
108Kb / 8P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT08A ONSEMI-MC74VHCT08A Datasheet
143Kb / 8P
   Quad 2-Input AND Gate
1999 REV 0
logo
Integral Corp.
IN74LV08 INTEGRAL-IN74LV08 Datasheet
58Kb / 5P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
STMicroelectronics
M54HCT08 STMICROELECTRONICS-M54HCT08 Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
logo
AVG Semiconductors(HITE...
DV74ACT08 AVG-DV74ACT08 Datasheet
237Kb / 3P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74VHCT08 KODENSHI-KK74VHCT08 Datasheet
268Kb / 6P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
STMicroelectronics
M74HC08 STMICROELECTRONICS-M74HC08 Datasheet
171Kb / 8P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com