データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC10H116 データシート (PDF) - ON Semiconductor

MC10H116 Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 MC10H116
ダウンロード  MC10H116 ダウンロード

ファイルサイズ   110.76 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Triple Line Receiver

MC10H116 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC10H116 Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 MC10H116
ダウンロード  MC10H116 Click to download

ファイルサイズ   110.76 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Triple Line Receiver

MC10H116 データシート (HTML) - ON Semiconductor

MC10H116 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H116 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H116 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H116 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor

MC10H116 製品詳細

Description

The MC10H116 is a triple differential amplifier designed for use in sensing differential signals over long lines and is a functional/pinout duplication of the MC10116, with 100% improvement in propagation delay and no increase in power supply current. For termination information see AND8020.



Features

• Propagation Delay, 1.0 ns Typical

• Power Dissipation 85 mW Typ/Pkg (same as MECL 10K™)

• Improved Noise Margin 150 mV (Over Operating Voltage and Temperature Range)

• Voltage Compensated

• MECL 10K Compatible

• Pb−Free Packages are Available*




同様の部品番号 - MC10H116

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10H116 ONSEMI-MC10H116 Datasheet
163Kb / 6P
   Triple Line Receiver
February, 2006 ??Rev. 10
MC10H116 ONSEMI-MC10H116 Datasheet
151Kb / 5P
   Triple Line Receiver
August, 2016 ??Rev. 11
MC10H116D ONSEMI-MC10H116D Datasheet
163Kb / 6P
   Triple Line Receiver
February, 2006 ??Rev. 10
MC10H116DG ONSEMI-MC10H116DG Datasheet
163Kb / 6P
   Triple Line Receiver
February, 2006 ??Rev. 10
MC10H116DG ONSEMI-MC10H116DG Datasheet
151Kb / 5P
   Triple Line Receiver
August, 2016 ??Rev. 11
More results


同様の説明 - MC10H116

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10116 ONSEMI-MC10116 Datasheet
101Kb / 5P
   Triple Line Receiver
1996 REV 5
MC10H116 ONSEMI-MC10H116_16 Datasheet
151Kb / 5P
   Triple Line Receiver
August, 2016 ??Rev. 11
logo
National Semiconductor ...
DS75124 NSC-DS75124 Datasheet
99Kb / 4P
   Triple Line Receiver
logo
Texas Instruments
SN75124 TI-SN75124 Datasheet
106Kb / 6P
[Old version datasheet]   TRIPLE LINE RECEIVER
logo
ON Semiconductor
MC10114 ONSEMI-MC10114_02 Datasheet
112Kb / 8P
   Triple Line Receiver
January, 2002 ??Rev. 7
MC10114 ONSEMI-MC10114 Datasheet
110Kb / 6P
   Triple Line Receiver
1996 REV 5
logo
Texas Instruments
SN75124 TI1-SN75124_14 Datasheet
315Kb / 11P
[Old version datasheet]   TRIPLE LINE RECEIVER
logo
ON Semiconductor
MC10H116 ONSEMI-MC10H116_06 Datasheet
163Kb / 6P
   Triple Line Receiver
February, 2006 ??Rev. 10
MC10116 ONSEMI-MC10116_02 Datasheet
108Kb / 8P
   Triple Line Receiver
January, 2002 ??Rev. 7
logo
NXP Semiconductors
10116 PHILIPS-10116 Datasheet
258Kb / 5P
   Triple Differential Line Receiver
June 14 1990
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com