データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC10H117 データシート (PDF) - ON Semiconductor

MC10H117 Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 MC10H117
ダウンロード  MC10H117 ダウンロード

ファイルサイズ   96.92 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Dual 2-Wide 2-3-Input OR-AND/OR-AND Gate

MC10H117 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC10H117 Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 MC10H117
ダウンロード  MC10H117 Click to download

ファイルサイズ   96.92 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Dual 2-Wide 2-3-Input OR-AND/OR-AND Gate

MC10H117 データシート (HTML) - ON Semiconductor

MC10H117 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H117 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H117 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor

MC10H117 製品詳細

The MC10H117 dual 2–wide 2–3–input OR–AND/OR–AND–Invert gate is a general purpose logic element designed for use in data control, such as digital multiplexing or data distribution. Pin 9 is common to both gates. This MECL 10H part is a functional/pinout duplication of the standard MECL 10K family part, with 100% improvement in propagation delay, and no increase in power–supply current.

• Propagation Delay, 1.0 ns Typical
• Power Dissipation 100 mW/Gate Typical (same as MECL 10K)
• Improved Noise Margin 150 mV (Over Operating Voltage and Temperature Range)
• Voltage Compensated
• MECL 10K–Compatible




同様の部品番号 - MC10H117

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10H117 ONSEMI-MC10H117 Datasheet
152Kb / 6P
   Dual 2?뭌ide 2???묲nput OR?묨ND/OR?묨ND Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H117FN ONSEMI-MC10H117FN Datasheet
152Kb / 6P
   Dual 2?뭌ide 2???묲nput OR?묨ND/OR?묨ND Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H117FNG ONSEMI-MC10H117FNG Datasheet
152Kb / 6P
   Dual 2?뭌ide 2???묲nput OR?묨ND/OR?묨ND Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H117FNR2 ONSEMI-MC10H117FNR2 Datasheet
152Kb / 6P
   Dual 2?뭌ide 2???묲nput OR?묨ND/OR?묨ND Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H117FNR2G ONSEMI-MC10H117FNR2G Datasheet
152Kb / 6P
   Dual 2?뭌ide 2???묲nput OR?묨ND/OR?묨ND Gate
February, 2006 ??Rev. 7
More results


同様の説明 - MC10H117

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10117 ONSEMI-MC10117 Datasheet
104Kb / 5P
   Dual 2-Wide 2-3-Input OR-AND/OR-AND Gate
1996 REV 5
MC10117 ONSEMI-MC10117_02 Datasheet
109Kb / 8P
   Dual 2-Wide 2-3-Input OR-AND/OR-AND Gate
January, 2002 ??Rev. 7
logo
NXP Semiconductors
10118 PHILIPS-10118 Datasheet
174Kb / 4P
   Dual 2-Wide 3-Input OR-AND Gate
June 14 1990
logo
Motorola, Inc
MC5474F51 MOTOROLA-MC5474F51 Datasheet
53Kb / 2P
   DUAL 2-WIDE 2-INPUT, 2-WIDE 3-INPUT AND-OR-INVERT GATE
logo
Fairchild Semiconductor
74F51 FAIRCHILD-74F51 Datasheet
49Kb / 4P
   Dual 2-Wide 2-Input; 2-Wide 3-Input AND-OR-Invert Gate
logo
Nexperia B.V. All right...
74F51 NEXPERIA-74F51 Datasheet
198Kb / 9P
   Dual 2-wide 2-input, 2-wide 3-input AND-OR-invert gate
March 3, 1989
logo
Fairchild Semiconductor
DM74LS51 FAIRCHILD-DM74LS51 Datasheet
47Kb / 4P
   Dual 2-Wide 2-Input, 2-Wide 3-Input AND-OR-INVERT Gate
logo
Motorola, Inc
SN54LS51 MOTOROLA-SN54LS51 Datasheet
48Kb / 2P
   DUAL 2-WIDE 2-INPUT/ 3-INPUT AND-OR-INVERT GATE
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC51 HITACHI-HD74HC51 Datasheet
46Kb / 8P
   2-wide 2-input, 2-wide 3-input AND-OR-INVERT Gate
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC51 RENESAS-HD74HC51 Datasheet
90Kb / 7P
   2-wide 2-input, 2-wide 3-input AND-OR-INVERT Gate
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com