データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC10H189 データシート (PDF) - ON Semiconductor

MC10H189 Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 MC10H189
ダウンロード  MC10H189 ダウンロード

ファイルサイズ   97.11 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Hex Inverter with Enable

MC10H189 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC10H189 Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 MC10H189
ダウンロード  MC10H189 Click to download

ファイルサイズ   97.11 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Hex Inverter with Enable

MC10H189 データシート (HTML) - ON Semiconductor

MC10H189 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H189 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H189 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor

MC10H189 製品詳細

Description
The MC10H189 is a Hex Inverter with a common Enable input. The hex inverting function is provided when Enable is in the low−state. When Enable is in the high−state, all outputs are low.
This MECL 10H™ part is a functional/pinout duplication of the standard MECL 10K™ family part, with 100% improvement in propagation delay and no increase in power−supply current.

Features
• Propagation Delay, 1.3 ns Typical Data−to−Output
• Power Dissipation 180 mW Typ/Pkg (No Load)
• Improved Noise Margin 150 mV (Over Operating Voltage and Temperature Range)
• Voltage Compensated
• MECL 10K Compatible
• Pb−Free Packages are Available*




同様の部品番号 - MC10H189

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10H189 ONSEMI-MC10H189 Datasheet
152Kb / 6P
   Hex Inverter with Enable
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H189FN ONSEMI-MC10H189FN Datasheet
152Kb / 6P
   Hex Inverter with Enable
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H189FNG ONSEMI-MC10H189FNG Datasheet
152Kb / 6P
   Hex Inverter with Enable
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H189FNR2 ONSEMI-MC10H189FNR2 Datasheet
152Kb / 6P
   Hex Inverter with Enable
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H189FNR2G ONSEMI-MC10H189FNR2G Datasheet
152Kb / 6P
   Hex Inverter with Enable
February, 2006 ??Rev. 8
More results


同様の説明 - MC10H189

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10H189 ONSEMI-MC10H189_06 Datasheet
152Kb / 6P
   Hex Inverter with Enable
February, 2006 ??Rev. 8
MC10189 ONSEMI-MC10189_02 Datasheet
86Kb / 4P
   Hex Inverter With Enable
January, 2002 ??Rev. 7
MC10189 ONSEMI-MC10189 Datasheet
101Kb / 4P
   Hex Inverter With Enable
1996 REV 5
MC10H188 ONSEMI-MC10H188 Datasheet
96Kb / 3P
   Hex Buffer with Enable
1996 REV 5
logo
Motorola, Inc
MC10188 MOTOROLA-MC10188 Datasheet
101Kb / 4P
   Hex Buffer With Enable
logo
ON Semiconductor
MC10H188 ONSEMI-MC10H188_06 Datasheet
152Kb / 6P
   Hex Buffer with Enable
February, 2006 ??Rev. 7
MC10188 ONSEMI-MC10188 Datasheet
68Kb / 4P
   Hex Buffer With Enable
March, 2000 ??Rev. 6
logo
STMicroelectronics
T74LS378 STMICROELECTRONICS-T74LS378 Datasheet
344Kb / 4P
   Hex Parallel D register with enable
logo
NXP Semiconductors
10188 PHILIPS-10188 Datasheet
180Kb / 4P
   Hex Buffer with Enable (Non-Inverting)
June 14 1990
74F378 PHILIPS-74F378 Datasheet
81Kb / 10P
   Hex D flip-flop with enable
1989 Oct 05
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com