データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC10H209 データシート (PDF) - ON Semiconductor

MC10H209 Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 MC10H209
ダウンロード  MC10H209 ダウンロード

ファイルサイズ   95.54 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Dual 4-5- Input OR/NOR Gate

MC10H209 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC10H209 Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 MC10H209
ダウンロード  MC10H209 Click to download

ファイルサイズ   95.54 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Dual 4-5- Input OR/NOR Gate

MC10H209 データシート (HTML) - ON Semiconductor

MC10H209 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H209 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H209 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor

MC10H209 製品詳細

The MC10H209 is a Dual 4–5–input OR/NOR gate. This MECL part is a functional/pinout duplication of the MECL III part MC1688.

• Propagation Delay Average, 0.75 ns Typical
• Power Dissipation 125 mW Typical
• Improved Noise Margin 150 mV (Over Operating Voltage and Temperature Range)
• Voltage Compensated
• MECL 10K–Compatible




同様の部品番号 - MC10H209

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10H209 ONSEMI-MC10H209 Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H209FN ONSEMI-MC10H209FN Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H209FNG ONSEMI-MC10H209FNG Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H209FNR2 ONSEMI-MC10H209FNR2 Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H209FNR2G ONSEMI-MC10H209FNR2G Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
More results


同様の説明 - MC10H209

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10109 ONSEMI-MC10109 Datasheet
100Kb / 5P
   Dual 4-5-Input OR/NOR Gate
1996 REV 5
logo
Fairchild Semiconductor
11C01 FAIRCHILD-11C01 Datasheet
119Kb / 3P
   Dual 5-4 Input OR/NOR Gate
logo
Motorola, Inc
MC1688 MOTOROLA-MC1688 Datasheet
500Kb / 7P
   DUAL 4-5-INPUT OR/NOR GATE
logo
ON Semiconductor
MC10109 ONSEMI-MC10109_02 Datasheet
107Kb / 8P
   Dual 4-5-Input OR/NOR Gate
January, 2002 ??Rev. 7
MC10H109 ONSEMI-MC10H109 Datasheet
94Kb / 3P
   Dual 4-5-Input OR/NOR Gate
REV 5
logo
Micrel Semiconductor
SY100S301 MICREL-SY100S301 Datasheet
96Kb / 5P
   TRIPLE 5-INPUT OR/NOR GATE
SY100S301 MICREL-SY100S301_07 Datasheet
78Kb / 5P
   TRIPLE 5-INPUT OR/NOR GATE
logo
NXP Semiconductors
74F260 PHILIPS-74F260 Datasheet
68Kb / 8P
   Dual 5-input NOR gate
1988 Nov 29
logo
Motorola, Inc
SN54LS260 MOTOROLA-SN54LS260 Datasheet
119Kb / 4P
   DUAL 5-INPUT NOR GATE
logo
National Semiconductor ...
DM54LS260 NSC-DM54LS260 Datasheet
124Kb / 6P
   Dual 5-Input NOR Gate
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com