データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC10H210 データシート (PDF) - ON Semiconductor

MC10H210 Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 MC10H210
ダウンロード  MC10H210 ダウンロード

ファイルサイズ   93.43 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Dual 3-Input 3-Output OR Gate

MC10H210 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC10H210 Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 MC10H210
ダウンロード  MC10H210 Click to download

ファイルサイズ   93.43 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 Dual 3-Input 3-Output OR Gate

MC10H210 データシート (HTML) - ON Semiconductor

MC10H210 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H210 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H210 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor

MC10H210 製品詳細

Description

The MC10H210 is designed to drive up to six transmission lines simultaneously. The multiple outputs of this device also allow the wire ORing of several levels of gating for minimization of gate and package count.

The ability to control three parallel lines with minimum propagation delay from a single point makes the MC10H210 particularly useful in clock distribution applications where minimum clock skew is desired.



Features

• Propagation Delay Average, 1.0 ns Typical

• Power Dissipation, 160 mW Typical

• Improved Noise Margin 150 mV (Over Operating Voltage and Temperature Range)

• Voltage Compensated

• MECL 10K™ Compatible

• Pb−Free Packages are Available*




同様の部品番号 - MC10H210

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10H210 ONSEMI-MC10H210 Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 3?묲nput 3?뭀utput OR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H210FN ONSEMI-MC10H210FN Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 3?묲nput 3?뭀utput OR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H210FNG ONSEMI-MC10H210FNG Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 3?묲nput 3?뭀utput OR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H210FNR2 ONSEMI-MC10H210FNR2 Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 3?묲nput 3?뭀utput OR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H210FNR2G ONSEMI-MC10H210FNR2G Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 3?묲nput 3?뭀utput OR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
More results


同様の説明 - MC10H210

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC10210 MOTOROLA-MC10210 Datasheet
71Kb / 5P
   Dual 3-Input/3-Output OR Gate
MC10110 MOTOROLA-MC10110 Datasheet
56Kb / 4P
   Dual 3-Input/3-Output OR Gate
logo
ON Semiconductor
MC10110 ONSEMI-MC10110 Datasheet
70Kb / 8P
   Dual 3-Input/3-Output OR Gate
March, 2000 ??Rev. 7
logo
Motorola, Inc
MC10212 MOTOROLA-MC10212 Datasheet
74Kb / 5P
   High Speed Dual 3-Input/3-Output OR/NOR Gate
logo
ON Semiconductor
MC10H211 ONSEMI-MC10H211 Datasheet
95Kb / 3P
   Dual 3-Input 3-Output NOR Gate
1996 REV 5
logo
Motorola, Inc
MC10211 MOTOROLA-MC10211 Datasheet
106Kb / 5P
   Dual 3-Input/3-Output NOR Gate
logo
ON Semiconductor
NLX1G332 ONSEMI-NLX1G332_16 Datasheet
77Kb / 7P
   3-Input OR Gate
June, 2016 ??Rev. 5
NLX1G332 ONSEMI-NLX1G332 Datasheet
141Kb / 8P
   3-Input OR Gate
September, 2009 ??Rev. 0
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC1G332-Q100 NEXPERIA-74LVC1G332-Q100 Datasheet
198Kb / 11P
   3-input OR gate
logo
Hitachi Semiconductor
HD14075B HITACHI-HD14075B Datasheet
51Kb / 4P
   Triple 3-input OR Gate
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com