データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC10H350 データシート (PDF) - ON Semiconductor

MC10H350 Datasheet PDF - ON Semiconductor
部品番号 MC10H350
ダウンロード  MC10H350 ダウンロード

ファイルサイズ   106.14 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 PECL* to TTL Translator(5 Vdc Power Supply Only)

MC10H350 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MC10H350 Datasheet PDF - ON Semiconductor

部品番号 MC10H350
ダウンロード  MC10H350 Click to download

ファイルサイズ   106.14 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
部品情報 PECL* to TTL Translator(5 Vdc Power Supply Only)

MC10H350 データシート (HTML) - ON Semiconductor

MC10H350 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H350 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H350 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H350 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor

MC10H350 製品詳細

Description
The MC10H350 is a member of the 10H family of high performance ECL logic. It consists of 4 translators with differential inputs and TTL outputs. The 3−state outputs can be disabled by applying a HIGH TTL logic level on the common OE input.
The MC10H350 is designed to be used primarily in systems incorporating both ECL and TTL logic operating off a common power supply. The separate VCC power pins are not connected internally and thus isolate the noisy TTL VCC runs from the relatively quiet ECL VCC runs on the printed circuit board. The differential inputs allow the MC10H350 to be used as an inverting or noninverting translator, or a differential line receiver. The MC10H350 can also drive CMOS with the addition of a pullup resistor.

Features
• Propagation Delay, 3.5 ns Typical
• MECL 10K™ Compatible
• Pb−Free Packages are Available*




同様の部品番号 - MC10H350

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10H350 ONSEMI-MC10H350 Datasheet
156Kb / 7P
   PECL* to TTL Translator (5 Vdc Power Supply Only)
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H350 ONSEMI-MC10H350 Datasheet
144Kb / 6P
   PECL to TTL Translato
August, 2016 ??Rev. 11
MC10H350FN ONSEMI-MC10H350FN Datasheet
156Kb / 7P
   PECL* to TTL Translator (5 Vdc Power Supply Only)
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H350FNG ONSEMI-MC10H350FNG Datasheet
156Kb / 7P
   PECL* to TTL Translator (5 Vdc Power Supply Only)
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H350FNG ONSEMI-MC10H350FNG Datasheet
144Kb / 6P
   PECL to TTL Translato
August, 2016 ??Rev. 11
More results


同様の説明 - MC10H350

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
MC10H350 ONSEMI-MC10H350_06 Datasheet
156Kb / 7P
   PECL* to TTL Translator (5 Vdc Power Supply Only)
February, 2006 ??Rev. 8
logo
Texas Instruments
SN65ELT21 TI-SN65ELT21 Datasheet
443Kb / 11P
[Old version datasheet]   5-V PECL-to-TTL Translator
logo
Micrel Semiconductor
SY10H350 MICREL-SY10H350_06 Datasheet
63Kb / 5P
   PECL-to-TTL TRANSLATOR
logo
ON Semiconductor
MC10ELT28 ONSEMI-MC10ELT28_06 Datasheet
142Kb / 9P
   5 V TTL to Differential PECL and Differential PECL to TTL Translator
December, 2006 ??Rev. 9
logo
Micrel Semiconductor
SY10H350 MICREL-SY10H350 Datasheet
62Kb / 4P
   PECL-to-TTL TRANSLATOR
logo
Fairchild Semiconductor
100391 FAIRCHILD-100391 Datasheet
81Kb / 8P
   Low Power Single Supply Hex TTL-to-PECL Translator
100390 FAIRCHILD-100390 Datasheet
96Kb / 8P
   Low Power Single Supply Hex PECL-to-TTL Translator
logo
Texas Instruments
SN65ELT20 TI-SN65ELT20_1 Datasheet
432Kb / 12P
[Old version datasheet]   5-V TTL-to-Differential PECL Translator
logo
ON Semiconductor
MC10ELT21 ONSEMI-MC10ELT21_06 Datasheet
138Kb / 8P
   5 V Differential PECL to TTL Translator
December, 2006 ??Rev. 11
MC10ELT21 ONSEMI-MC10ELT21_15 Datasheet
86Kb / 7P
   5 V Differential PECL to TTL Translator
August, 2015 ??Rev. 13
More results




ON Semiconductor について


「ON Semiconductorは、自動車、コンピューティング、消費財、産業、通信市場など、さまざまなアプリケーション向けに幅広い半導体製品を設計、開発、製造する公開企業です。
同社は1999年に設立され、アリゾナ州フェニックスに本社を置いています。
Semiconductorは、電源MOSFET、ダイオード、整流器、電圧レギュレーターなど、電力管理、アナログ、離散半導体の幅広いポートフォリオを提供します。
同社の製品は、エネルギー効率が高く、信頼性が高く、費用対効果が高いように設計されており、ポータブルエレクトロニクス、産業自動化システム、再生可能エネルギーシステム、自動車用エレクトロニクスなど、さまざまなアプリケーションで使用されています。
Semiconductorは、イノベーションと顧客満足度に取り組んでおり、お客様のニーズを満たすために最高の半導体ソリューションを提供することに取り組んでいます。」

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com